전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWQH8G-Q2OO-3K5L-1 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWQH8G-Q2OO-3K5L-1
상세내용  SMT package 0402
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-02-01
1
2016-02-01
CHIPLED 0402
Datasheet
Version 1.2
LW QH8G
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT package 0402, colored diffused
resin
Gehäusetyp: SMT package 0402, farbiger
diffuser Verguss
Technology: InGaN
Technologie: InGaN
Viewing angle at 50 % IV: 115° (horizontal); 160°
(vertical)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 115° (horizontal);
160° (vertical)
Color: Cx = 0.29, Cy = 0.27 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 5600 K
Farbe: Cx = 0.29, Cy = 0.27 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 5600 K
Optical efficiency (typ.): 40 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 40 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Toys
Spielsachen
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
Optical Indicator
Optischer Indikator
 2 page
background image
2016-02-01
2
Version 1.2
LW QH8G
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 5 mA
Iv [mcd]
LW QH8G-Q2OO-3K5L-1
≥ 90
Q65110A8029
Note: Only one group will be shipped on each packing unit.
Anm.: Es wird nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit geliefert.
 3 page
background image
Version 1.2
LW QH8G
2016-02-01
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 85
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
95
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
15
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TA = 25 °C)
IFM
100
mA
Reverse voltage 2) page 21
Sperrspannung 2) Seite 21
(T
A = 25 °C)
VR
5
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 0)
V
ESD
ESD sensitive device
kV
 4 page
background image
2016-02-01
4
Version 1.2
LW QH8G
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 5 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.29
0.27
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
115 (horizontal)
160 (vertical)
°
Forward voltage
4) page 21
Durchlassspannung 4) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.60
2.80
3.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 21 ,
6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
5) Seite 21 , 6) Seite 21
(typ.)
(max.)
Rth JA real
Rth JA real
570
700
K/W
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 21
(typ.)
(max.)
R
th JS real
R
th JS real
350
480
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.2
LW QH8G
2016-02-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21
Group
Luminous Intensity 1) page 21
Luminous Intensity 1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
P2
56
71
190
Q1
71
90
240
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
T2
355
450
1210
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3X
2.60
2.70
3Y
2.70
2.80
3Z
2.80
2.90
4X
2.90
3.00
4Y
3.00
3.10
 6 page
background image
2016-02-01
6
Version 1.2
LW QH8G
Color Chromaticity Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
3K
0.2660
0.2320
3L
0.2580
0.2390
0.2730
0.2270
0.2660
0.2320
0.2800
0.2520
0.2730
0.2610
0.2860
0.2440
0.2800
0.2520
4K
0.2800
0.2520
4L
0.2730
0.2610
0.2860
0.2440
0.2800
0.2520
0.2910
0.2680
0.2850
0.2790
0.2960
0.2590
0.2910
0.2680
5K
0.2910
0.2680
5L
0.2850
0.2790
0.2960
0.2590
0.2910
0.2680
0.3100
0.2970
0.3070
0.3120
0.3130
0.2840
0.3100
0.2970
OHA03593
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
3K
4K
5K
3L
4L
5L
+
 7 page
background image
Version 1.2
LW QH8G
2016-02-01
7
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: Q2-3K-3X
Beispiel: Q2-3K-3X
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
Q2
3K
3X
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 8 page
background image
2016-02-01
8
Version 1.2
LW QH8G
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 21
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 5 mA
Radiation Characteristics 7) page 21
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 21
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
LW QH8G
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
: Vλ
: white
LW QH8G
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
: 0°
: 90°
 9 page
background image
Version 1.2
LW QH8G
2016-02-01
9
Forward Current 7) page 21 , 8) page 21
Durchlassstrom 7) Seite 21 , 8) Seite 21
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 21 , 8) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21 , 8) Seite 21
IV/IV(5 mA) = f(IF); TA = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 21
Farbortverschiebung 7) Seite 21
ΔCx, ΔCy = f(IF); TA = 25 °C
2.5
1
10
10
2
5
OHL02359
10
0
3
3.5
4
4.5 V 5
5
mA
VF
F
I
OHL03549
(5 mA)
V
V
I
I
I
F
1
10
10
-1
10
0
5
2
1
0
10
5
10
mA 10
LW QH8G
1
15
2
4
6
8
10
12
IF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy
 10 page
background image
2016-02-01
10
Version 1.2
LW QH8G
Relative Forward Voltage 7) page 21
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 5 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 5 mA
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 21
Farbortverschiebung 7) Seite 21
ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 5 mA
OHL03548
Tj
-40
-0.20
-20
0
20 40
˚C
60
100
-60
V
VF
-0.15
-0.10
-0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.30
LW QH8G
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Iv
Iv(25°C)
LW QH8G
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
∆Cx
∆Cy
: Cx
: Cy




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21