전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWVH8G-Q2OO-4M6N-1 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWVH8G-Q2OO-4M6N-1
상세내용  SMT package
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-03-01
1
2016-03-01
FIREFLY 0402
Datasheet
Version 2.1
LW VH8G
The FIREFLY is designed for use in mobile
communication applications. Due to its low height and
optical characteristics it is optimized for flat
backlighting of keypads.
Die FIREFLY wurde für den Einsatz in Consumer
Anwendungen entwickelt. Aufgrund ihrer geringen
Bauteilhöhe und optischen Eigenschaften ist sie
optimiert für flache indirekte Hinterleuchtung von
Schaltern.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT package, standard SMT footprint
0402, colored diffused resin
Gehäusetyp: SMT Gehäuse, standard SMT
footprint 0402, farbiger diffuser Verguss
Technology: InGaN
Technologie: InGaN
Viewing angle at 50 % I
V: 105° (horizontal); 165°
(vertical)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 105° (horizontal);
165° (vertical)
Color: Cx = 0.29, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white)
Farbe: Cx = 0.29, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß)
Optical efficiency (typ.): 35 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 35 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Toys
Spielsachen
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
 2 page
background image
2016-03-01
2
Version 2.1
LW VH8G
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 5 mA
Iv [mcd]
LW VH8G-Q2OO-4M6N-1
≥ 90
Q65110A8090
Note: Only one group will be shipped on each packing unit.
Anm.: Es wird nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit geliefert.
 3 page
background image
Version 2.1
LW VH8G
2016-03-01
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 85
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
90
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
10
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C)
IFM
100
mA
Reverse voltage 2) page 22
Sperrspannung 2) Seite 22
(T
S = 25 °C)
VR
5
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)
V
ESD
up to 1
kV
 4 page
background image
2016-03-01
4
Version 2.1
LW VH8G
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 5 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.285
0.275
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
105 (horizontal)
165 (vertical)
°
Forward voltage
4) page 22 , 5) page 22
Durchlassspannung 4) Seite 22 , 5) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.60
2.85
3.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Real thermal resistance junction / ambient
6) page 22 ,
7) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
6) Seite 22 , 7) Seite 22
(max.)
Rth JA real
640
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
7) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
7) Seite 22
(max.)
R
th JS real
420
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 2.1
LW VH8G
2016-03-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 22 , 5) page 22
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 22 , 5) Seite 22
Group
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Flux 8) page 22
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstrom 8) Seite 22
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q1
71
90
240
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
T2
355
450
1210
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3X
2.60
2.70
3Y
2.70
2.80
3Z
2.80
2.90
4X
2.90
3.00
4Y
3.00
3.10
 6 page
background image
2016-03-01
6
Version 2.1
LW VH8G
Color Chromaticity Groups 3) page 22
Farbortgruppen 3) Seite 22
Chromaticity Coordinate Groups 3) page 22
Farbortgruppen 3) Seite 22
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
4M
0.2650
0.2400
4N
0.2730
0.2710
0.2740
0.2330
0.2800
0.2630
0.2800
0.2630
5N
0.2730
0.2710
0.2870
0.2540
0.2800
0.2630
5M
0.2800
0.2630
0.2890
0.2950
0.2870
0.2540
0.2950
0.2860
0.2950
0.2860
6N
0.2890
0.2950
0.3020
0.2770
0.2950
0.2860
6M
0.2950
0.2860
0.3010
0.3120
0.3020
0.2770
0.3120
0.3120
0.3120
0.3120
0.3160
0.2980
OHL04273
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
510
500
490
450
Cx
Cy
Cx
E
480
460
470
Cy
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
4N
4M
5N
5M
6N
6M
 7 page
background image
Version 2.1
LW VH8G
2016-03-01
7
4N
0.2630
0.2420
0.2630
0.2560
0.2650
0.2400
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
 8 page
background image
2016-03-01
8
Version 2.1
LW VH8G
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: Q2-4M-3X
Beispiel: Q2-4M-3X
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
Q2
4M
3X
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 9 page
background image
Version 2.1
LW VH8G
2016-03-01
9
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 8) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 8) Seite 22
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 5 mA
Radiation Characteristics 8) page 22
Abstrahlcharakteristik 8) Seite 22
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40
0
380
20
60
80
rel
I
100
%
nm
λ
OHL03547
430
480
530
580
630
680
730
780
830
λ
V
LW VH8G
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
: 0°
: 90°
 10 page
background image
2016-03-01
10
Version 2.1
LW VH8G
Forward Current 8) page 22 , 5) page 22
Durchlassstrom 8) Seite 22 , 5) Seite 22
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 8) page 22 , 5) page 22
Relative Lichtstärke 8) Seite 22 , 5) Seite 22
IV/IV(5 mA) = f(IF); TA = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 8) page 22
Farbortverschiebung 8) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(IF); TA = 25 °C
OHL03541
mA
2.5
F
V
F
I
10
2
10
0
5
10
5
1
V
3.5
4.5
3
4
OHL03549
(5 mA)
V
V
I
I
I
F
1
10
10
-1
10
0
5
2
1
0
10
5
10
mA 10
LW VH8G
1
2
4
6
8
10
IF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23