전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWW5SM-KXLX-JKQL-24E4 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWW5SM-KXLX-JKQL-24E4
상세내용  white SMD package
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-08-06
1
2015-08-06
Golden DRAGON
Datasheet
Version 1.0
LW W5SM
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMD package, colorless clear
silicone resin, chip level conversion
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss, chip level conversion
Technology: ThinGaN
Technologie: ThinGaN
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
Color: Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 5600 K
Farbe: Cx = 0.33, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 5600 K
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
Automotive Lighting Interior and Exterior
Automobilbeleuchtung innen und außen
Backlighting
Hinterleuchtung
Reading Lamps
Leselampen
Architectural Lighting indoor and outdoor
Architekturbeleuchtung innen und außen
Decorative Lighting
Dekorative Beleuchtung
 2 page
background image
2015-08-06
2
Version 1.0
LW W5SM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4
71 ... 130
Q65111A8469
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4
means that only one group KX, KY, KZ, LX will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4 means that only one forward voltage group 24,64,A4,E4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KX, KY, KZ, LX enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW W5SM-KXLX-JKQL-24E4 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LW
W5SM-KXLX-JKQL-24E4
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4,E4
enthalten (siehe Seite 5).
 3 page
background image
Version 1.0
LW W5SM
2015-08-06
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
Tj
175
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
135
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
I
F
100 ... 1000
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
IFM
2500
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(TS = 25 °C)
V
R
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
8
kV
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.
 4 page
background image
2015-08-06
4
Version 1.0
LW W5SM
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.33
0.33
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
120
°
Forward voltage
3) page 22
Durchlassspannung 3) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.80
3.20
3.60
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
I
R
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 22
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
6.5
11
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.0
LW W5SM
2015-08-06
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 22
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 22
Group
Luminous Flux 1) page 22
Luminous Flux 1) page 22
Luminous Intensity
5) page 22
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 22
Lichtstrom 1) Seite 22
Lichtstärke 5) Seite 22
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
KX
71
82
25.2
KY
82
97
29.5
KZ
97
112
34.5
LX
112
130
39.9
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
24
2.80
3.00
64
3.00
3.20
A4
3.20
3.40
E4
3.40
3.60
 6 page
background image
2015-08-06
6
Version 1.0
LW W5SM
Color Chromaticity Groups 2) page 22
Farbortgruppen 2) Seite 22
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 22
Farbortgruppen 2) Seite 22
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
JK
0.2910
0.2680
NK
0.3288
0.3081
NL
0.3288
0.3282
0.2960
0.2590
0.3288
0.3282
0.3288
0.3453
0.3005
0.2825
0.3386
0.3235
0.3386
0.3426
0.3045
0.2715
0.3386
0.3426
0.3386
0.3591
JL
0.2850
0.2790
OK
0.3386
0.3235
OL
0.3386
0.3426
0.2910
0.2680
0.3386
0.3426
0.3386
0.3591
0.2960
0.2955
0.3484
0.3388
0.3484
0.3571
0.3005
0.2825
0.3484
0.3571
0.3484
0.3730
KK
0.3005
0.2825
PK
0.3484
0.3388
PL
0.3484
0.3571
0.3045
0.2715
0.3484
0.3571
0.3484
0.3730
0.3100
0.2970
0.3582
0.3542
0.3582
0.3715
0.3130
0.2840
0.3582
0.3715
0.3582
0.3792
OHL04146
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
510
500
490
450
Cx
Cy
Cy
Cx
E
480
460
470
0.21
+
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
0.19
JL
JK
KL
KK
LL
LK
ML
MK
NL
NK
OL
OK
PL
PK
QK
QL
 7 page
background image
Version 1.0
LW W5SM
2015-08-06
7
KL
0.2960
0.2955
QK
0.3582
0.3542
QL
0.3582
0.3715
0.3005
0.2825
0.3582
0.3715
0.3582
0.3792
0.3070
0.3120
0.3680
0.3695
0.3680
0.3859
0.3100
0.2970
0.3680
0.3859
LK
0.3100
0.2970
LL
0.3070
0.3120
0.3130
0.2840
0.3100
0.2970
0.3197
0.3131
0.3189
0.3302
0.3205
0.2956
0.3197
0.3131
MK
0.3197
0.3131
ML
0.3189
0.3302
0.3205
0.2956
0.3197
0.3131
0.3288
0.3081
0.3288
0.3282
0.3288
0.3282
0.3288
0.3452
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
 8 page
background image
2015-08-06
8
Version 1.0
LW W5SM
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: KX-JK-24
Beispiel: KX-JK-24
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
KX
JK
24
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 9 page
background image
Version 1.0
LW W5SM
2015-08-06
9
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 22
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
Radiation Characteristics 5) page 22
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 22
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LW W5SM
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: Vλ
: white
LW W5SM
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
 10 page
background image
2015-08-06
10
Version 1.0
LW W5SM
Forward Current 5) page 22 , 6) page 22
Durchlassstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 22 , 6) page 22
Relativer Lichtstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
ΦVV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 22
Farbortverschiebung 5) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
LW W5SM
2,9
3,7
3,0
3,2
3,4
3,6
VF [V]
100
200
400
600
800
1000
IF [mA]
LW W5SM
10
0
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Φ
V
Φ
V(350mA)
LW W5SM
10
0
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
IF [mA]
-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23