전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWWWG6SG-CBEA-5K8L 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWWWG6SG-CBEA-5K8L
상세내용  white PLCC-6 package
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
LWWW G6SG
MULTILED
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
2015-04-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
die Verwendung von 3 Chips; erhöhte
Lebensdauer bis zu 50 000 Stunden bei 25°C
durch verbesserten Verguss
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 26 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Anwendungen
• Blitzlicht für Digitalkameras
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Hinterleuchtung von LC-Displays
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Taschenlampen, Fahrradbeleuchtung
• Leselampen
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white PLCC-6 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: more brightness by
using 3 Chips; long life time up to 50.000 hours
at 25°C due to enhanced resin material
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 26 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive Device
Applications
• photoflash for digital cameras
• backlighting (switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• backlighting of LC-Displays
• substitution of micro incandescent lamps
• torchlights, lighting for bicycles
• reading lamps
• signal and symbol luminaire
 2 page
background image
2015-04-09
2
LWWW G6SG
Anm.: -5K8L Farbselektiert nach Farbortgruppen (siehe Seite 5)
Die angegebene Helligkeit ist die Summe der Helligkeit aus 3 Chips bei einem Strom von 30 mA
je Chip. Einzelne Chiphelligkeiten werden nicht getestet.
Note: -5K8L Color selection acc. to chromaticity coordinate groups (siehe page 5)
The stated brightness is a addition of the brightness of 3 chips at a driving current of 30 mA per
chip. The brightness of each single chip will not be tested.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) 4)
Seite 20
Luminous
Intensity
1) 4) page 20
IF = 30 mA per
chip
IV (mcd)
Lichtstrom
2) 4)
Seite 20
Luminous
Flux
2) 4) page 20
IF = 30 mA per
chip
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LWWW G6SG-CBEA-5K8L
white
3550 ... 9000
18800 (typ.)
Q65110A8778
 3 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 125
°C
Durchlassstrom je Chip
Forward current per chip
(min.)
(
T
A=25°C)
I
F
I
F
30
5
mA
mA
Stoßstrom je Chip
Surge current per chip
t
10 s, D = 0.1
I
FM
300
mA
Sperrspannung je Chip
5) Seite 20
Reverse voltage per chip
5) page 20
V
R
5
V
Leistungsaufnahme je Chip
Power consumption per chip
P
tot
120
mW
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung
6) Seite 20
1 chip on
Junction/ambient
6) page 20
3 chips on
Sperrschicht/Lötpad
1 chip on
Junction/solder point
3 chips on
R
th JA
R
th JA
R
th JS
R
th JS
340
600
180
180
K/W
K/W
K/W
K/W
 4 page
background image
2015-04-09
4
LWWW G6SG
Kennwerte
Characteristics
(
T
A = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931
3) 7) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
3) 7) page 20
I
F = 30 mA
x
0.33
Farbkoordinate y nach CIE 1931
3) 7) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
3) 7) page 20
I
F = 30 mA
y
0.33
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
120
Grad
deg.
Durchlassspannung je Chip
8) Seite 20
(min.)
Forward voltage per chip
8) page 20
(typ.)
I
F = 30 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.9
3.4
3.8
V
V
V
Sperrstrom je Chip
(typ.)
Reverse current per chip
(max.)
V
R = 5 V
I
R
I
R
0.01
10
A
A
Temperaturkoeffizient von x je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of x per chip
I
F = 30 mA; –10°C T 100°C
TC
x
–0.2
10
-3/K
Temperaturkoeffizient von y je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of y per chip
I
F = 30 mA; –10°C T 100°C
TC
y
–0.2
10
-3/K
Temperaturkoeffizient von
V
F je Chip
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F per chip
I
F = 30 mA; –10°C T 100°C
TC
V
– 4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad je Chip
(typ.)
Optical efficiency per chip
I
F = 30 mA
opt
26
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
 5 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
5
Farbortgruppen
3) 7) Seite 20
Chromaticity Coordinate Groups
3) 7) page 20
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5K
0,296
0,259
7K
0,330
0,310
0,291
0,268
0,330
0,330
0,310
0,297
0,338
0,342
0,313
0,284
0,352
0,344
5L
0,291
0,268
7L
0,330
0,330
0,285
0,279
0,330
0,347
0,307
0,312
0,347
0,371
0,310
0,297
0,345
0,352
6K
0,313
0,284
8K
0,352
0,344
0,310
0,297
0,338
0,342
0,330
0,330
0,364
0,380
0,330
0,310
0,360
0,357
6L
0,310
0,297
8L
0,345
0,352
0,307
0,312
0,347
0,371
0,330
0,347
0,367
0,401
0,330
0,330
0,364
0,380
OHA13327
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
5K
6K
7K
8K
5L
6L
7L
8L
+
 6 page
background image
2015-04-09
6
LWWW G6SG
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
Lichtstärke
1) 4) Seite 20
Luminous Intensity
1) 4) page 20
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) 4) Seite 20
Luminous Flux
2) 4) page 20
V (mlm)
CB
DA
DB
EA
3550 ... 4500
4500 ... 5600
5600 ... 7100
7100 ... 9000
12000 (typ.)
15000 (typ.)
19000 (typ.)
24100 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur
wenigen Helligkeitshalbgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness half groups.
Individual brightness half groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CB-6L
Example: CB-6L
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
CB
6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
 7 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
7
Relative spektrale Emission je Chip
2) Seite 20
Relative Spectral Emission per Chip
2) page 20
V(
) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
I
rel = f (), TA = 25 °C, IF = 30 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 20
Radiation Characteristic
2) page 20
I
rel = f (); TA = 25 °C
0
400
λ
OHL01461
I
20
40
60
80
%
100
rel
nm
Vλ
450
500
550
600
650
700
750
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 8 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
8
Durchlassstrom je Chip
2) Seite 20
Forward Current per Chip
2) page 20
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Farbortverschiebung 3 Chips
2) Seite 20
Chromaticity Coordinate Shift 3 Chips
2) page 20
x, y =
f (I
F); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke je Chip
2) 9)Seite 20
Relative Luminous Intensity per Chip
2) 9) page 20
I
V/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C
2.5
1
10
10
2
5
OHL02359
10
0
3
3.5
4
4.5 V 5
5
mA
V
F
F
I
OHL02131
I
F
Cx/Cy
mA
0
0.280
10 20 30 40 50 60 70 80
100
0.285
0.290
0.295
0.300
0.305
0.320
Cx
Cy
V (30 mA)
I
I
V
I
F
10 0
10 1
10 2
mA
10
-1
0
10
10
1
5
5
OHL02385
 9 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
9
Relative Vorwärtsspannung je Chip
2) Seite 20
Relative Forward Voltage per Chip
2) page 20
V
F = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
Relative Lichtstärke je Chip
2) Seite 20
Relative Luminous Intensity per Chip
2) page 20
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
-60
-0.3
-0.2
-0.1
0
-40 -20
0
20
0.1
0.2
0.3
0.4
˚C
60
40
T
j
100
OHL02397
V
F
V
Δ
-60
0
-40 -20
0
20
V (25 ˚C)
I
I
V
˚C
60
40
T
j
100
OHL02725
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
 10 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
10
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T); 3 chips on
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 85 °C
T
OHL02415
temp. ambient
temp. solder point
0
0
5
10
15
T
A
S
T
T
A
25
20
I
30
mA
F
35
˚C
T
S
20
40
60
80
120
0
A
OHL02413
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10
0.033
Exemplarische mittlere Lebensdauer
2) Seite 20
für Helligkeitsgruppe CA
Exemplary median Lifetime
2) page 20
for Brightness Group CA
Bedingungen
Conditions
mittlere
Lebensdauer
median
Lifetime
Einheit
Unit
I
F = 15 mA/Chip
T
A = 25°C
50.000
Betriebsstunden
operating hours
I
F = 15 mA/Chip
T
A = 85°C
5.000
Betriebsstunden
operating hours
0
A
OHL02414
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10
0.033




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20