전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWY1SG-BFOO-EKFM-1 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWY1SG-BFOO-EKFM-1
상세내용  white SMT package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-06-12
1
2015-06-12
Micro SIDELED 2808
Datasheet
Version 2.5
LW Y1SG
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen Bauteilhöhe
ist sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
Technology: InGaN on Sapphire
Technologie: InGaN on Sapphire
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 8200 K
Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 8200 K
Optical efficiency (typ.): 45 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 45 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Coupling into light guides
Einkopplung in Lichtleiter
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
 2 page
background image
2015-06-12
2
Version 2.5
LW Y1SG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LW Y1SG-BFOO-EKFM-1
≥ 1600
Q65111A8461
LW Y1SG-BFOO-GKJM-1
Q65111A8460
LW Y1SG-BFCF-EKFM-1
Q65110A9545
LW Y1SG-BFCF-GKJM-1
≥ 1600
1600 ... 2200
1600 ... 2200
Q65110A9546
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1 means
that only one group BF, CE, CF, DE will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1 means that only one forward voltage group 4,5 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BF, CE, CF, DE enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW Y1SG-BFOO-GKJM-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LW
Y1SG-BFOO-GKJM-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5 enthalten
(siehe Seite 5).
 3 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
95
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TA = 25 °C)
IFM
300
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
A = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
V
ESD
2
kV
 4 page
background image
2015-06-12
4
Version 2.5
LW Y1SG
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.3
0.28
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
120
°
Forward voltage
3) page 22 , 4) page 22
Durchlassspannung 3) Seite 22 , 4) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.90
3.30
3.60
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
I
R
not designed for
reverse operation
Temperature coefficient of x
Temperaturkoeffizient von x
(typ.)
TCx
-0.2
10
-3/K
Temperature coefficient of y
Temperaturkoeffizient von y
(typ.)
TCy
-0.2
10
-3/K
Real thermal resistance junction / ambient 5) page 22 ,
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
5) Seite 22 , 6) Seite 22
(max.)
Rth JA real
460
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 22
(max.)
Rth JS real
240
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 22 , 4) page 22
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 22 , 4) Seite 22
Group
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Flux 7) page 22
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstrom 7) Seite 22
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
AE
1000
1200
3300
AF
1200
1400
3900
BE
1400
1600
4500
BF
1600
1800
5100
CE
1800
2000
5700
CF
2000
2200
6300
DE
2200
2400
6900
DF
2400
2600
7500
EE
2600
2800
8100
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
4
2.90
3.20
5
3.20
3.60
 6 page
background image
2015-06-12
6
Version 2.5
LW Y1SG
Color Chromaticity Groups 2) page 22
Farbortgruppen 2) Seite 22
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 22
Farbortgruppen 2) Seite 22
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
EK
0.2800
0.2480
FM
0.2750
0.2810
HL
0.2990
0.2940
0.2880
0.2390
0.2820
0.2720
0.3020
0.2830
0.2880
0.2620
0.2870
0.2950
0.3090
0.3050
0.2950
0.2530
0.2910
0.2870
0.3110
0.2940
EL
0.2720
0.2580
GK
0.2960
0.2760
HM
0.2960
0.3040
0.2800
0.2480
0.3010
0.2650
0.2990
0.2940
0.2820
0.2720
0.3020
0.2830
0.3070
0.3150
0.2880
0.2620
0.3050
0.2720
0.3090
0.3050
+
E
Cy
Cx
0.22
+
0.1
0
0
0.2
480
0.1
460
450
0.2
470
0.3
0.4
0.5
0.6
Cx
0.7
0.8
0.9
0.8
0.5
0.3
0.4
Cy
0.6
0.7
490
500
510
0.9
520
530
600
540
550
560
580
590
570
630
610
620
OHA02648
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.27
0.25
0.29
0.31
0.33
0.23
EM
EL
FK
EK
FM
HK
GL
FL
GM
GK
HL
HM
JK
JM
JL
 7 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
7
EM
0.2720
0.2580
GL
0.2910
0.2870
JK
0.3110
0.2940
0.2750
0.2810
0.2960
0.2760
0.3130
0.2830
0.2820
0.2720
0.2990
0.2940
0.3210
0.3060
0.2820
0.2720
0.3020
0.2830
JL
0.3090
0.3050
FK
0.2880
0.2620
GM
0.2870
0.2950
0.3110
0.2940
0.2950
0.2530
0.2910
0.2870
0.3200
0.3170
0.2960
0.2760
0.2960
0.3040
0.3210
0.3060
0.3010
0.2650
0.2990
0.2940
JM
0.3070
0.3150
FL
0.2820
0.2720
HK
0.3020
0.2830
0.3090
0.3050
0.2880
0.2620
0.3050
0.2720
0.3190
0.3280
0.2910
0.2870
0.3110
0.2940
0.3200
0.3170
0.2960
0.2760
0.3130
0.2830
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
 8 page
background image
2015-06-12
8
Version 2.5
LW Y1SG
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: BF-GK-4
Beispiel: BF-GK-4
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
BF
GK
4
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 9 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
9
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 22
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 22
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 22
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
0
400
λ
OHL02380
I
20
40
60
80
%
100
rel
nm
450
500
550
600
650
700
750
Vλ
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 10 page
background image
2015-06-12
10
Version 2.5
LW Y1SG
Forward Current 7) page 22 , 4) page 22
Durchlassstrom 7) Seite 22 , 4) Seite 22
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 22 , 4) page 22
Relative Lichtstärke 7) Seite 22 , 4) Seite 22
IV/IV(20 mA) = f(IF); TA = 25 °C
OHL02743
mA
10
0
V
10
1
2
10
IF
VF
2.5 2.8
3.1 3.4 3.7 4.0
4.6
V (20 mA)
I
I
V
I
F
10 0
10 1
10 2
mA
10
-1
0
10
10
1
5
5
OHL02386




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22