전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWY8SG-V1AA-3K6L 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWY8SG-V1AA-3K6L
상세내용  white SMT package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2014-10-16
1
2014-10-16
Micro SIDELED 3010
Datasheet
Version 2.1
LW Y8SG
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen
Bauteilhöhe ist sie ideal für Anwendungen mit
begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
• Technology: ThinGaN
Technologie: ThinGaN
• Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
• Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 8200 K
Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 8200 K
• Optical efficiency (typ.): 47 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 47 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
• Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
 2 page
background image
2014-10-16
2
Version 2.1
LW Y8SG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LW Y8SG-V1AA-3K6L
710 ... 1400
Q65110A7980
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one group AA, V1, V2 will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen AA, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet,
dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht
bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
 3 page
background image
Version 2.1
LW Y8SG
2014-10-16
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 110
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
5 ... 30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
A = 25 °C)
I
FM
300
mA
Reverse voltage
2) page 21
Sperrspannung 2) Seite 21
(T
A = 25 °C)
V
R
5
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 0)
V
ESD
ESD sensitive device
kV
 4 page
background image
2014-10-16
4
Version 2.1
LW Y8SG
Characteristics (T
A = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931
3) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.3
0.28
-
-
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 4) page 21
Durchlassspannung 4) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.90
3.20
3.70
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(V
R = 5 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Temperature coefficient of x
Temperaturkoeffizient von x
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
x
-0.2
10-3/K
Temperature coefficient of y
Temperaturkoeffizient von y
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
y
-0.2
10-3/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 21 , 6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung
5) Seite 21 , 6) Seite 21
(max.)
R
th JA real
540
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 21
(max.)
R
th JS real
320
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 2.1
LW Y8SG
2014-10-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups
4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21
Group
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
4
2.90
3.20
5
3.20
3.50
6
3.50
3.70
 6 page
background image
2014-10-16
6
Version 2.1
LW Y8SG
Color Chromaticity Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
3K
0.2660
0.2320
6K
0.3100
0.2970
5L
0.2850
0.2790
0.2730
0.2270
0.3130
0.2840
0.2910
0.2680
0.2800
0.2520
0.3300
0.3100
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.3300
0.3300
0.3100
0.2970
4K
0.2800
0.2520
3L
0.2580
0.2390
6L
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.2660
0.2320
0.3100
0.2970
0.2910
0.2680
0.2730
0.2610
0.3300
0.3300
0.2960
0.2590
0.2800
0.2520
0.3300
0.3470
5K
0.2910
0.2680
4L
0.2730
0.2610
0.2960
0.2590
0.2800
0.2520
0.3100
0.2970
0.2850
0.2790
0.3130
0.2840
0.2910
0.2680
OHA12327
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
3K
4K
5K
6K
3L
4L
5L
6L
+
 7 page
background image
Version 2.1
LW Y8SG
2014-10-16
7
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: AA-3K-4
Beispiel: AA-3K-4
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
AA
3K
4
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 8 page
background image
2014-10-16
8
Version 2.1
LW Y8SG
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 21
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 21
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 21
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
0
400
λ
OHL01461
I
20
40
60
80
%
100
rel
nm
Vλ
450
500
550
600
650
700
750
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 9 page
background image
Version 2.1
LW Y8SG
2014-10-16
9
Forward Current 7) page 21
Durchlassstrom 7) Seite 21
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 21 , 8) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21 , 8) Seite 21
IV/IV(20 mA) = f(IF); TA = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 21
Farbortverschiebung 7) Seite 21
Cx, Cy = f(IF); TA = 25 °C
2.5
1
10
10
2
5
OHL02359
10
0
3
3.5
4
4.5 V 5
5
mA
VF
F
I
V (20 mA)
I
I
V
I
F
10 0
10 1
10 2
mA
10
-1
0
10
10
1
5
5
OHL02386
OHL02131
I
F
Cx/Cy
mA
0
0.280
10 20 30 40 50 60 70 80
100
0.285
0.290
0.295
0.300
0.305
0.320
Cx
Cy
 10 page
background image
2014-10-16
10
Version 2.1
LW Y8SG
Relative Forward Voltage 7) page 21
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
-60
-0.3
-0.2
-0.1
0
-40 -20
0
20
0.1
0.2
0.3
0.4
˚C
60
40
Tj
100
OHL02397
V
F
V
OHL-2013-05-Iv
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Iv
Iv(25°C)




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22