전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LWY87C-S1T2-3K8L 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWY87C-S1T2-3K8L
상세내용  white SMT package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-02-01
1
2016-02-01
Micro SIDELED 3010
Datasheet
Version 2.2
LW Y87C
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colored diffused
resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Verguss
Technology: InGaN
Technologie: InGaN
Viewing angle at 50 % IV: 120° (horizontal); 120°
(vertical)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (horizontal);
120° (vertical)
Color: Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931
(white)
Farbe: Cx = 0.33, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (weiß)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
 2 page
background image
2016-02-01
2
Version 2.2
LW Y87C
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LW Y87C-S1T2-3K8L
180 ... 450
Q65110A1946
LW Y87C-T1U1-3K8L
280 ... 560
Q65110A1947
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y87C-T1U1-3K8L means that
only one group T1, T2, U1 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW Y87C-T1U1-3K8L means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T1, T2, U1 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
 3 page
background image
Version 2.2
LW Y87C
2016-02-01
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
110
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
20
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C)
IFM
300
mA
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
VESD
2
kV
 4 page
background image
2016-02-01
4
Version 2.2
LW Y87C
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.33
0.33
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
120 (horizontal)
120 (vertical)
°
Forward voltage
3) page 21
Durchlassspannung 3) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
3.00
3.20
4.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Reverse voltage
Sperrspannung
(max.)
VR
5
V
Real thermal resistance junction / ambient
4) page 21 ,
5) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
4) Seite 21 , 5) Seite 21
(max.)
Rth JA real
600
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
5) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 21
(max.)
R
th JS real
350
K/W
 5 page
background image
Version 2.2
LW Y87C
2016-02-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
Luminous Intensity 1) page 21
Luminous Intensity 1) page 21
Luminous Flux 6) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 6) Seite 21
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
T2
355
450
1210
U1
450
560
1520
 6 page
background image
2016-02-01
6
Version 2.2
LW Y87C
Color Chromaticity Groups 2) page 21
Farbortgruppen 2) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 21
Farbortgruppen 2) Seite 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
3K
0.2660
0.2320
7K
0.3300
0.3100
5L
0.2850
0.2790
0.2730
0.2270
0.3300
0.3300
0.2910
0.2680
0.2800
0.2520
0.3380
0.3420
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.3520
0.3440
0.3100
0.2970
4K
0.2800
0.2520
8K
0.3380
0.3420
6L
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.3520
0.3440
0.3100
0.2970
0.2910
0.2680
0.3600
0.3570
0.3300
0.3300
0.2960
0.2590
0.3640
0.3800
0.3300
0.3470
5K
0.2910
0.2680
3L
0.2580
0.2390
7L
0.3300
0.3300
0.2960
0.2590
0.2660
0.2320
0.3300
0.3470
0.3100
0.2970
0.2730
0.2610
0.3450
0.3520
0.3130
0.2840
0.2800
0.2520
0.3470
0.3710
OHA08327
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
3K
4K
5K
6K
7K
8K
3L
4L
5L
6L
7L
8L
+
 7 page
background image
Version 2.2
LW Y87C
2016-02-01
7
6K
0.3100
0.2970
4L
0.2730
0.2610
8L
0.3450
0.3520
0.3130
0.2840
0.2800
0.2520
0.3470
0.3710
0.3300
0.3100
0.2850
0.2790
0.3640
0.3800
0.3300
0.3300
0.2910
0.2680
0.3670
0.4010
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
 8 page
background image
2016-02-01
8
Version 2.2
LW Y87C
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: T1-3K
Beispiel: T1-3K
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
T1
3K
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 9 page
background image
Version 2.2
LW Y87C
2016-02-01
9
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 21
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 6) page 21
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
0
400
λ
OHL01461
I
20
40
60
80
%
100
rel
nm
Vλ
450
500
550
600
650
700
750
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 10 page
background image
2016-02-01
10
Version 2.2
LW Y87C
Forward Current 6) page 21 , 7) page 21
Durchlassstrom 6) Seite 21 , 7) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 6) page 21 , 7) page 21
Relative Lichtstärke 6) Seite 21 , 7) Seite 21
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 6) page 21
Farbortverschiebung 6) Seite 21
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
VF [V]
1
5
10
50
ΙF [mA]
5
10
50
100
ΙF [mA]
0,1
0,5
1
ΙV
ΙV (20mA)
0
10
20
30
40
50
ΙF [mA]
-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
∆Cx, ∆Cy
: Cx
: Cy




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22