전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYCN5M-FAGB-36-3B5A 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYCN5M-FAGB-36-3B5A
상세내용  Camera Flash and Video Light
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-06-16
1
2016-06-16
OSLON SX
Datasheet
Version 1.2
LY CN5M
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMD ceramic package with silicone
resin with lens
Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit
Silikonverguss und Linse
Technology: InGaAlP Thinfilm
Technologie: InGaAlP Thinfilm
Viewing angle at 50 % IV: 60°
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 60°
Color: yellow (590 nm)
Farbe: gelb (590 nm)
Optical efficiency (typ.): 44 lm/W (yellow)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 44 lm/W (gelb)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
LCD Backlighting
LCD Beleuchtung
Camera Flash and Video Light
Blitzlicht für Kameras/ Videoleuchte
Backlighting
Hinterleuchtung
Reading Lamps
Leselampen
Decorative Lighting
Dekorative Beleuchtung
Exterior Automotive Lighting
Automobilbeleuchtung außen
Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
Dashboard Backlighting
Instrumentenbeleuchtung
 2 page
background image
2016-06-16
2
Version 1.2
LY CN5M
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 140 mA
ΦV [lm]
LY CN5M-FAGB-36-3B5A
11.2 ... 28
Q65112A1586
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means
that only one group FA, FB, GA, GB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY
CN5M-FAGB-36-3B5A means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LY CN5M-FAGB-36-3B5A means that only one forward voltage group 3B,4A,4B,5A will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY CN5M-FAGB-36-3B5A
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FA, FB, GA, GB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY CN5M-FAGB-36-3B5A bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LY
CN5M-FAGB-36-3B5A
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B,4A,4B,5A
enthalten (siehe Seite 5).
 3 page
background image
Version 1.2
LY CN5M
2016-06-16
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 125
°C
Junction Temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
150
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
30 ... 200
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C)
IFM
1000
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
S = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
V
ESD
2
kV
 4 page
background image
2016-06-16
4
Version 1.2
LY CN5M
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 140 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
594
nm
Dominant Wavelength
2) page 20
Dominantwellenlänge
2) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
583
590
595
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
18
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
60
°
Forward voltage
3) page 20
Durchlassspannung
3) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.05
2.25
2.65
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
IR
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 20
(typ.)
R
th JS real
30
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.2
LY CN5M
2016-06-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 20
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 20
Dominant Wavelength Groups
2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
2) Seite 20
Group
Luminous Flux 1) page 20
Luminous Flux 1) page 20
Luminous Intensity
5) page 20
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstärke 5) Seite 20
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
FA
11.2
14
8.8
FB
14
18
11.2
GA
18
22.4
14.1
GB
22.4
28
17.6
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
5A
2.50
2.65
Group
yellow
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2016-06-16
6
Version 1.2
LY CN5M
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: FA-3-3B
Beispiel: FA-3-3B
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Forward Voltage
Durchlassspannung
FA
3
3B
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.2
LY CN5M
2016-06-16
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 20
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA
Radiation Characteristics 5) page 20
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
400
450
500
550
600
650
700
λ [nm]
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Ι rel
: Vλ
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
angle ϕ[°]
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
 8 page
background image
2016-06-16
8
Version 1.2
LY CN5M
Forward Current 5) page 20 , 6) page 20
Durchlassstrom 5) Seite 20 , 6) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 20 , 6) page 20
Relativer Lichtstrom 5) Seite 20 , 6) Seite 20
ΦVV(140 mA) = f(IF); TS = 25 °C
 9 page
background image
Version 1.2
LY CN5M
2016-06-16
9
Relative Forward Voltage 5) page 20
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
Relative Luminous Flux 5) page 20
Relativer Lichtstrom 5) Seite 20
ΦVV(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
Dominant Wavelength 5) page 20
Dominante Wellenlänge 5) Seite 20
λdom = f(Tj); IF = 140 mA
 10 page
background image
2016-06-16
10
Version 1.2
LY CN5M
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21