전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYG6SP-CBEB-36-3B5A 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYG6SP-CBEB-36-3B5A
상세내용  white SMT package
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-04-23
1
2015-04-23
Advanced Power TOPLED
Datasheet
Version 1.2
LY G6SP
Advanced Power TOPLED features a compact
package with a wide brightness range and high
luminous efficiency.
Advanced Power TOPLED verfügt über eine
platzsparende Bauform mit einer breiten Spanne an
Helligkeit und hoher Lichtausbeute.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colorless clear
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser,
klarer Silikon Verguss
Technology: InGaAlP Thinfilm
Technologie: InGaAlP Thinfilm
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
Color: yellow (590 nm)
Farbe: gelb (590 nm)
Optical efficiency (typ.): 44 lm/W (yellow)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 44 lm/W (gelb)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Signaling
Signalanlagen
Exterior Automotive Lighting
Automobilbeleuchtung außen
Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen
 2 page
background image
2015-04-23
2
Version 1.2
LY G6SP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 140 mA
IV [cd]
LY G6SP-CBEB-36-3B5A
3.55 ... 11.2
Q65111A8100
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means
that only one group CB, DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY
G6SP-CBEB-36-3B5A means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means that only one forward voltage group 3B,4A,4B,5A will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY G6SP-CBEB-36-3B5A
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CB, DA, DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY G6SP-CBEB-36-3B5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY G6SP-CBEB-36-3B5A bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LY
G6SP-CBEB-36-3B5A
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B,4A,4B,5A
enthalten (siehe Seite 5).
 3 page
background image
Version 1.2
LY G6SP
2015-04-23
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 110
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
Tj
150
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
I
F
30 ... 200
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
IFM
1000
mA
Reverse voltage 2) page 20
Sperrspannung 2) Seite 20
(TS = 25 °C)
V
R
12
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
VESD
2
kV
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.
 4 page
background image
2015-04-23
4
Version 1.2
LY G6SP
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 140 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
593
nm
Dominant Wavelength
3) page 20
Dominantwellenlänge
3) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
583
590
595
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
18
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage
4) page 20
Durchlassspannung
4) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.05
2.25
2.65
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(V
R = 12 V)
(typ.)
(max.)
IR
I
R
0.2
10
µA
µA
Real thermal resistance junction / solder point
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 20
(typ.)
(max.)
R
th JS real
Rth JS real
50
60
K/W
K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
5) page 20
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 5) Seite 20
(with efficiency ηe = 14 %)
(typ.)
(max.)
Rth JS el
R
th JS el
43
52
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.2
LY G6SP
2015-04-23
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 6) page 20
Grupp
e
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 6) Seite 20
(min.) I
v [cd]
(max.) I
v [cd]
(typ.) Φ
V [lm]
CB
3.55
4.5
12.1
DA
4.5
5.6
15.2
DB
5.6
7.1
19.1
EA
7.1
9
24.2
EB
9
11.2
30.3
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
5A
2.50
2.65
Note:
Anm:
Group
yellow
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2015-04-23
6
Version 1.2
LY G6SP
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: CB-3-3B
Beispiel: CB-3-3B
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Forward Voltage
Durchlassspannung
CB
3
3B
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.2
LY G6SP
2015-04-23
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 20
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA
Radiation Characteristics 6) page 20
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LY G6SP
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
: Vλ
: yellow
LY G6SP
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
 8 page
background image
2015-04-23
8
Version 1.2
LY G6SP
Forward Current 6) page 20 , 7) page 20
Durchlassstrom 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 6) page 20 , 7) page 20
Relative Lichtstärke 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IV/IV(140 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LY G6SP
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
VF [V]
30
40
60
80
100
120
140
160
180
200
IF [mA]
LY G6SP
30
60
80
10
0
12
0
14
0
16
0
18
0
20
0
IF [mA]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
IV
IV(140mA)
 9 page
background image
Version 1.2
LY G6SP
2015-04-23
9
Relative Forward Voltage 6) page 20
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
Relative Luminous Intensity 6) page 20
Relative Lichtstärke 6) Seite 20
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 140 mA
Dominant Wavelength 6) page 20
Dominante Wellenlänge 6) Seite 20
Δλdom = λdom - λdom (25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
LY G6SP
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
∆V
F [V]
LY G6SP
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Iv
Iv(25°C)
LY G6SP
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
-15
-10
-5
0
5
10
15
∆λ
dom [nm]
 10 page
background image
2015-04-23
10
Version 1.2
LY G6SP
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
0
0
˚C
T
IF
mA
OHL02180
TA
TS
A
T
TS temp. solder point
temp. ambient
50
100
150
200
250
20
40
60
80
120
0
-5
F
I
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01184
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
IF
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
0.033
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
-5
F
I
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01185
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
IF
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
0.033
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21