전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYGT67K-JL-1-HK-1 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYGT67K-JL-1-HK-1
상세내용  white PLCC-4 package
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
LYG T67K
Multi TOPLED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Version 1.0
Released
2016-10-04
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
Wellenlänge: 587 nm (gelb), 570 nm (grün)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
Gruppierungsparameter: Lichtstärke
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2kV nach
JESD22-A114-D
Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 10
Anwendungen
Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
optischer Indikator
Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Einkopplung in Lichtleiter
Laufschriftanzeigen
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white PLCC-4 package, colorless clear
resin
feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
wavelength: 587 nm (yellow), 570 nm (green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
grouping parameter: luminous intensity
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Superior Corrosion Robustness:
details see page 10
Applications
indoor and outdoor displays
optical indicators
backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
coupling into light guides
light writing displays
signal and symbol luminaire
 2 page
background image
2016-10-04
2
LYG T67K
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten
ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LYG T67K-JL-1+HK-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. E.g. LYG T67K-JL-1+HK-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous Intensity
1) page 18
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Yellow
green
LYG T67K
yellow
green
4.5 … 18
2.8 …11.2
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LYG T67K-JL-1+HK-1
Q65111A8859
 3 page
background image
LYG T67K
2016-10-04
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 125
°C
Durchlassstrom
(max.)
Forward current
(
T
S=25°C)
I
F
15
mA
Stoßstrom
Surge current
t
p = 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
I
FM
100
mA
Sperrspannung
2) Seite 18
Reverse voltage
2) page 18
(
T
S=25°C)
V
R
12
V
 4 page
background image
2016-10-04
4
LYG T67K
Kennwerte
Characteristics
(
T
S = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
yellow
green
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 2 mA
λ
peak
591
572
nm
Dominantwellenlänge
4) Seite 18
(min.)
Dominant wavelength4) page 18
(typ.)
IF = 2 mA
(max.)
λ
dom
580
587
595
566
570
575
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % I
rel max
(typ.)
Spectral bandwidth at 50 % I
rel max
I
F = 2 mA
∆λ
15
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 % I
V
2
ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung5) Seite 18
(min.)
Forward voltage
5) page 18
(typ.)
IF = 2 mA
(max.)
V
F
VF
VF
1.70
1.80
2.20
1.70
1.80
2.20
V
V
V
Sperrstrom
2) Seite 18
(typ.)
Reverse current
2) page 18
(max.)
V
R = 12 V
IR
IR
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλpeak
0.12
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλdom
0.09
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von V
F
(typ.)
Temperature coefficient of V
F
IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 2.10
– 2.40
mV/K
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung
3) Seite 18
(max.)
Junction/ambient
3) page 18
(max.)
Sperrschicht/Lötpad
(max.)
Junction/soldering point
(max.)
R
th JA
R
th JA
R
th JS
R
th JS
480 (one chip on)*
650 (two chips on)*
260 (one chip on)*
360 (two chips on)*
K/W
K/W
K/W
K/W
*R
th(max) basiert auf statistischen Werten
R
th(max) is based on statistic values
 5 page
background image
LYG T67K
2016-10-04
5
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous Intensity
1) page 18
I
V (mcd)
Lichtstrom
6) Seite 18
Luminous Flux
6) page 18
(typ)
Φ
Φ
Φ
Φ
V (mlm)
H
J
K
L
2.8 ...
4.5
4.5 ...
7.1
7.1 ... 11.2
11.2 ... 18.0
11 (typ.)
17 (typ.)
27 (typ.)
35 (typ.)
Anm.: Die
Standardlieferform
von
Serientypen
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: J-1+H-1
Example: J-1+H-1
Helligkeits-
gruppe
Brightness Group
(yellow)
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(yellow)
Helligkeits-
gruppe
Brightness Group
(green)
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(green)
J
1
H
1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.
 6 page
background image
2016-10-04
6
LYG T67K
Relative spektrale Emission
6) Seite 18
Relative Spectral Emission
6) page 18
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
I
rel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 2 mA
Abstrahlcharakteristik
6) Seite 18
Radiation Characteristic
6) page 18
I
rel = f (ϕ); TS = 25 °C, IF = 2 mA
LYG T67K
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
 7 page
background image
LYG T67K
2016-10-04
7
Durchlassstrom
6) Seite 18
Forward Current
6) page 18
I
F = f (VF); TS = 25 °C; yellow
Relative Lichtstärke
6) 7) Seite 18
Relative Luminous Intensity
6) 7) page 18
I
V/IV(2 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow
Durchlassstrom
6) Seite 18
Forward Current
6) page 18
I
F = f (VF); TS = 25 °C; green
Relative Lichtstärke
6) 7) Seite 18
Relative Luminous Intensity
6) 7) page 18
I
V/IV(2 mA) = f (IF); TS = 25 °C; green
 8 page
background image
LYG T67K
2016-10-04
8
Relative Lichtstärke
6) Seite 18
Relative Luminous Intensity
6) page 18
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 2 mA; yellow
Relative Lichtstärke
6) Seite 18
Relative Luminous Intensity
6) page 18
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 2 mA; green
 9 page
background image
LYG T67K
2016-10-04
9
Maximal zulässiger Durchlassstrom
I
F = f (T)
Max. Permissible Forward Current
1 Chip on/2 Chip on
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
S = 25 °C
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
S = 85 °C
OHL00429
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
mA
F
I
T
temp. solder point
temp. ambient
T
T
S
A
T
T
A
S
5
10
15
20
OHL00827
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
OHL00828
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
 10 page
background image
2016-10-04
10
LYG T67K
Maßzeichnung
8) Seite 18
Package Outlines
8) page 18
Gewicht / Approx. weight:
35 mg
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H
2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H
2S / 336h
L
Y
G
T67K
LED
Emission color 1
Emission color 2
Package
die 1
die 2
cathode C1: pin 1 cathode C2: pin 3




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18