전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYM67F-T2V2-36 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYM67F-T2V2-36
상세내용  SMD epoxy package
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2014-10-31
1
2014-10-31
Mini TOPLED
Datasheet
Version 1.3
LY M67F
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMD epoxy package
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
• Technology: InGaAlP Thinfilm
Technologie: InGaAlP Thinfilm
• Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
• Color: yellow (590 nm)
Farbe: gelb (590 nm)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Optical Indicator
Optischer Indikator
• Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
Hinterleuchtung
• LCD Backlighting
LCD Beleuchtung
• Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen
• Dashboard Backlighting
Instrumentenbeleuchtung
 2 page
background image
2014-10-31
2
Version 1.3
LY M67F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LY M67F-T2V2-36
355 ... 1120
Q65110A8980
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY M67F-T2V2-36 means that only one group T2, U1, U2, V1, V2 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LY M67F-T2V2-36 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY M67F-T2V2-36 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LY M67F-T2V2-36 means that only one forward voltage group G3,K3,N3,R3 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY M67F-T2V2-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY M67F-T2V2-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5,6
enthalten ist (siehe Seite 5). LY M67F-T2V2-36 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LY M67F-T2V2-36 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen G3,K3,N3,R3 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
 3 page
background image
Version 1.3
LY M67F
2014-10-31
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
I
FM
100
mA
Reverse voltage
2) page 20
Sperrspannung 2) Seite 20
(T
S = 25 °C)
V
R
12
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
2)
V
ESD
2
kV
 4 page
background image
2014-10-31
4
Version 1.3
LY M67F
Characteristics (T
S = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
597
nm
Dominant Wavelength
3) page 20
Dominantwellenlänge 3) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λ
dom
λ
dom
λ
dom
583
590
595
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% I
rel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
18
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 4) page 20
Durchlassspannung
4) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
V
F
1.90
2.20
2.50
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(V
R = 12 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.2
10
µA
µA
Temperature coefficient of λ
peak
Temperaturkoeffizient von λ
peak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λpeak
0.12
nm/K
Temperature coefficient of λ
dom
Temperaturkoeffizient von λ
dom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λdom
0.1
nm/K
Temperature coefficient of V
F
Temperaturkoeffizient von V
F
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
V
-2.50
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 20 , 6) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 20 , 6) Seite 20
(max.)
R
th JA real
580
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 20
(max.)
R
th JS real
330
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.3
LY M67F
2014-10-31
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen
4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
T2
355
450
1210
U1
450
560
1520
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
G3
1.90
2.05
K3
2.05
2.20
N3
2.20
2.35
R3
2.35
2.50
Group
yellow
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2014-10-31
6
Version 1.3
LY M67F
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: T2-3-G3
Beispiel: T2-3-G3
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Forward Voltage
Durchlassspannung
T2
3
G3
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.3
LY M67F
2014-10-31
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 20
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 20
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
OHL02654
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
λ
Vλ
yellow
orange
amber
super-red
red
rel
Ι
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 8 page
background image
2014-10-31
8
Version 1.3
LY M67F
Forward Current 7) page 20
Durchlassstrom 7) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20 , 8) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
OHL04494
mA
1.5
F
V
F
I
10
2
10
0
5
10
5
1
V
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
super-red
yellow
orange
OHL03008
(20 mA)
V
V
I
I
I
F
10
0
5
10
1
10
mA
2
-1
10
10
-2
10
0
1
10
5
5
 9 page
background image
Version 1.3
LY M67F
2014-10-31
9
Relative Forward Voltage 7) page 20
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
OHL02667
T
F
V
j
-40
-0.2
-20
0
20 40
0.25
˚C
60
100
-60
V
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
OHL02666
0
-40
˚C
T
(25 ˚C)
I
V
I
V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-20
0
20 40 60
100
super red
j
-60
amber
red
orange
yellow
 10 page
background image
2014-10-31
10
Version 1.3
LY M67F
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL00773
0
IF
T
0
mA
20
40
60
80 ˚C 100
temp. ambient
TA
5
10
15
20
25
30
35
temp. solder point
S
T
A
T
S
T
0.2
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02706
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12
0.10
T
D
t
=
T
P
t
P
IF
1
0.5
0.05
0.005
0.02
0.01
0.1
D =
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL02707
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12
t
P
=
T
T
P
t
IF
D
1
0.5
0.2
0.05
0.1
0.005
0.01
0.02
D =
0.10




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21