전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYM676-Q2T1-26 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYM676-Q2T1-26
상세내용  white SMT package
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2014-10-31
1
2014-10-31
Mini TOPLED
Datasheet
Version 1.2
LY M676
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colorless clear
resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Technology: InGaAlP
Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
• Color: yellow (587 nm)
Farbe: gelb (587 nm)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Optical Indicator
Optischer Indikator
• Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Automotive Interior Lighting
Automobilbeleuchtung innen
 2 page
background image
2014-10-31
2
Version 1.2
LY M676
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 19
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LY M676-Q2T1-26
90 ... 355
Q65110A2367
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY M676-Q2T1-26 means that only one group Q2, R1, R2, S1, S2, T1
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LY M676-Q2T1-26 means that only one wavelength group 2,3,4,5,6 will be shippable. LY M676-Q2T1-26 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY M676-Q2T1-26 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2, S1, S2, T1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY M676-Q2T1-26 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4,5,6
enthalten ist (siehe Seite 5). LY M676-Q2T1-26 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
 3 page
background image
Version 1.2
LY M676
2014-10-31
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
I
FM
200
mA
Reverse voltage
2) page 19
Sperrspannung 2) Seite 19
(T
S = 25 °C)
V
R
12
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
2)
V
ESD
2
kV
 4 page
background image
2014-10-31
4
Version 1.2
LY M676
Characteristics (T
S = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
591
nm
Dominant Wavelength
3) page 19
Dominantwellenlänge 3) Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
λ
dom
λ
dom
λ
dom
580
587
595
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% I
rel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
15
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 4) page 19
Durchlassspannung
4) Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
V
F
1.90
2.00
2.40
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(V
R = 12 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Temperature coefficient of λ
peak
Temperaturkoeffizient von λ
peak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λpeak
0.13
nm/K
Temperature coefficient of λ
dom
Temperaturkoeffizient von λ
dom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λdom
0.1
nm/K
Temperature coefficient of V
F
Temperaturkoeffizient von V
F
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
V
-2.50
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 19 , 6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 19 , 6) Seite 19
(max.)
R
th JA real
580
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 19
(max.)
R
th JS real
330
K/W
 5 page
background image
Version 1.2
LY M676
2014-10-31
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
yellow
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
580
583
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2014-10-31
6
Version 1.2
LY M676
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: Q2-2
Beispiel: Q2-2
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Q2
2
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.2
LY M676
2014-10-31
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 19
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 19
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 19
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 19
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
OHL00235
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
I
rel
λ
Vλ
yellow
orange
amber
super-red
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 8 page
background image
2014-10-31
8
Version 1.2
LY M676
Forward Current 7) page 19
Durchlassstrom 7) Seite 19
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19 , 8) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19 , 8) Seite 19
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
OHL00232
10
-1
1.4
1.8
2.2
2.6
3 V 3.4
0
10
1
10
10
2
5
5
mA
5
1
F
V
F
I
I
OHL10233
F
V (20 mA)
I
I
V
0
10
1
10
10
2
mA
1
10
-2
10
100
10-1
super-red
yellow
orange/amber
T
OHL00238
0
V
I
-20
0
20
40
60
˚C 100
orange
j
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
I
V
(25 ˚C)
yellow
amber
super-red
super-red
amber
yellow
orange
 9 page
background image
Version 1.2
LY M676
2014-10-31
9
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL00773
0
IF
T
0
mA
20
40
60
80 ˚C 100
temp. ambient
TA
5
10
15
20
25
30
35
temp. solder point
S
T
A
T
S
T
OHL00316
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
-2
10
-1
10
0
10
5
5
A
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
OHL01417
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
10
-1
10
-2
5
10
5
A
0
 10 page
background image
2014-10-31
10
Version 1.2
LY M676
Package Outline 9) page 19
Maßzeichnung 9) Seite 19
Approximate Weight:
7 mg
Gewicht:
7 mg
Mark:
bevelled edge (Cathode)
Markierung:
abgeschrägte Ecke (Kathode)
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75
% rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200
ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20