전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYQ396-P1Q2-36 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYQ396-P1Q2-36
상세내용  SMT package 0603
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-06-12
1
2015-06-12
CHIPLED 0603
Datasheet
Version 1.1
LY Q396
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT package 0603, colorless diffused
resin
Gehäusetyp: SMT Gehäuse 0603, farbloser
diffuser Verguss
Technology: InGaAlP
Technologie: InGaAlP
Viewing angle at 50 % IV: 150° (horizontal); 120°
(vertical)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 150° (horizontal);
120° (vertical)
Color: yellow (589 nm)
Farbe: gelb (589 nm)
Applications
Anwendungen
Information Displays
Informationsanzeigen
Optical Indicator
Optischer Indikator
Pushbuttons and Switches
Schalter und Taster
 2 page
background image
2015-06-12
2
Version 1.1
LY Q396
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LY Q396-P1Q2-36
45 ... 112
Q65111A3365
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY Q396-P1Q2-36 means that
only one group P1, P2, Q1, Q2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY Q396-P1Q2-36 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY Q396-P1Q2-36 means
that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
 3 page
background image
Version 1.1
LY Q396
2015-06-12
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-30 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 85
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
95
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
1 ... 20
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TA = 25 °C)
IFM
100
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
A = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)
V
ESD
up to 1
kV
 4 page
background image
2015-06-12
4
Version 1.1
LY Q396
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 10 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Dominant Wavelength 2) page 20
Dominantwellenlänge 2) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λ
dom
λ
dom
λdom
584
589
595
nm
nm
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
150 (horizontal)
120 (vertical)
°
Forward voltage 3) page 20
Durchlassspannung 3) Seite 20
(min.)
(max.)
VF
V
F
1.70
2.30
V
V
Real thermal resistance junction / ambient 4) page 20 ,
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
4) Seite 20 , 5) Seite 20
(max.)
R
th JA real
630
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 20
(max.)
Rth JS real
375
K/W
 5 page
background image
Version 1.1
LY Q396
2015-06-12
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 6) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 6) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
P1
45
56
170
P2
56
71
220
Q1
71
90
270
Q2
90
112
340
Group
yellow
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
584
587
4
587
590
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2015-06-12
6
Version 1.1
LY Q396
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: P1-3
Beispiel: P1-3
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
P1
3
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.1
LY Q396
2015-06-12
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 20
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA
Radiation Characteristics 6) page 20
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 20
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
LYQ396
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
: yellow
: Vλ
LYQ396
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ[°]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 I
rel
: 0°
: 90°
 8 page
background image
2015-06-12
8
Version 1.1
LY Q396
Forward Current 6) page 20 , 7) page 20
Durchlassstrom 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 6) page 20 , 7) page 20
Relative Lichtstärke 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IV/IV(10 mA) = f(IF); TA = 25 °C
LYQ396
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
VF [V]
2
4
6
8
10
12
14
IF [mA]
LYQ396
IF [mA]
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1
2
IV
IV(10 mA )
 9 page
background image
Version 1.1
LY Q396
2015-06-12
9
Relative Forward Voltage 6) page 20
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 10 mA
Relative Luminous Intensity 6) page 20
Relative Lichtstärke 6) Seite 20
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 10 mA
Dominant Wavelength 6) page 20
Dominante Wellenlänge 6) Seite 20
Δλdom = λdom - λdom (25 °C) = f(Tj); IF = 10 mA
LYQ396
30
40
50
60
70
80
Tj [°C]
-0,12
-0,10
-0,08
-0,06
-0,04
-0,02
0,00
VF [V]
LYQ396
30
40
50
60
70
80
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Iv
Iv(25°C)
LYQ396
30
40
50
60
70
80
Tj [°C]
-10
-5
0
5
10
∆λdom [nm]
 10 page
background image
2015-06-12
10
Version 1.1
LY Q396
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
LYQ396
0
20
40
60
80
T [°C]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
IF [mA]
Do not use below 1 mA
: TA
: TS
10-5
10-4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
IF [A]
TS = 0°C... 76°C
LYQ396
: D= 1,0
: D= 0,5
: D= 0,2
: D= 0,1
: D= 0,05
: D= 0,02
: D= 0,01
: D= 0,005
10-5
10-4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
IF [A]
TS = 85°C
LYQ396
: D= 1,0
: D= 0,5
: D= 0,2
: D= 0,1
: D= 0,05
: D= 0,02
: D= 0,01
: D= 0,005




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20