전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYR976-PS-36 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYR976-PS-36
상세내용  SMT package 0805
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2012-11-06
1
2012-11-06
CHIPLED 0805
Datasheet
Version 1.0
LY R976
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT package 0805, colorless diffused
resin, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
• Gehäusetyp: SMT package 0805, farbloser
diffuser Verguss, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
• Technology: InGaAlP
• Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % IV: 160°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 160°
• Color: yellow (588 nm)
• Farbe: gelb (588 nm)
• Optical efficiency (typ.): 11 lm/W (yellow)
• Optischer Wirkungsgrad (typ.): 11 lm/W (gelb)
• ESD - withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-F
• ESD - Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-F
Applications
Anwendungen
• Optical Indicator
• Optischer Indikator
• LCD Backlighting
• LCD Beleuchtung
• Pushbuttons and Switches
• Schalter und Taster
• Toys
• Spielsachen
• Coupling into light guides
• Einkopplung in Lichtleiter
 2 page
background image
2012-11-06
2
Version 1.0
LY R976
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1)page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LY R976-PS-36
45 ... 280
Q62702P5177
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY R976-PS-36 means that only one group P, Q, R, S will be shippable
for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LY R976-PS-36 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY R976-PS-36 means that the device will be shipped within the
specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY R976-PS-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen P, Q, R, S enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY R976-PS-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten
ist (siehe Seite 5). LY R976-PS-36 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
 3 page
background image
Version 1.0
LY R976
2012-11-06
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-30 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 85
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
95
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TA = 25 °C)
IF
25
mA
Surge current
Stoßstrom
(t <= 10 μs; D = 0.005; TA = 25 °C)
IFM
100
mA
Reverse voltage 2)page 19
Sperrspannung 2) Seite 19
(TA = 25 °C)
VR
12
V
 4 page
background image
2012-11-06
4
Version 1.0
LY R976
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
591
nm
Dominant Wavelength 3)page 19
Dominantwellenlänge 3) Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
580
588
596
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
15
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
160
°
Forward voltage 4) page 19
Durchlassspannung 4)Seite 19
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.00
2.50
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 12 V)
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
100
μA
µA
Temperature coefficient of λpeak
Temperaturkoeffizient von λpeak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλpeak
0.13
nm/K
Temperature coefficient of λdom
Temperaturkoeffizient von λdom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλdom
0.1
nm/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCV
-2.50
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 19 , 6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 19 , 6) Seite 19
(max.)
Rth JA real
800
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 19
(max.)
Rth JS real
450
K/W
 5 page
background image
Version 1.0
LY R976
2012-11-06
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
P45
71
180
Q
71
112
290
R
112
180
460
S
180
280
720
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
yellow
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
580
584
4
584
588
5
588
592
6
592
596
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 6 page
background image
2012-11-06
6
Version 1.0
LY R976
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: P-3
Beispiel: P-3
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
P3
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 7 page
background image
Version 1.0
LY R976
2012-11-06
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 19 , 1) page 19
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 19, 1) Seite 19
Irel= f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 19
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 19
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
OHL00555
400
0
20
40
60
80
100
%
Ι
rel
λ
nm
450
500
550
600
650
700
yellow
super-red
orange
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL00408
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
 8 page
background image
2012-11-06
8
Version 1.0
LY R976
Forward Current 7) page 19
Durchlassstrom 7) Seite19
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19 , 8) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19 , 8) Seite 19
IV/IV(20 mA) = f(IF); TA = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20mA
OHL00232
10
-1
1.4
1.8
2.2
2.6
3 V 3.4
0
10
1
10
10
2
5
5
mA
5
1
F
V
F
I
V
V (20 mA)
10 -3
5
OHL00642
F
Ι
5
-2
10
5
-1
10
0
10
1
10
Ι
Ι
yellow
super-red,
orange
-2
10
10 -1
10
10 0
mA
1
10 2
OHL02378
0
-20
0
0.4
0.8
20
40
60
1.2
(25 ˚C)
V
V
I
1.6
2.0
100
j
˚C
T
orange
yellow
super-red
super-red
yellow
orange
I
 9 page
background image
Version 1.0
LY R976
2012-11-06
9
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
80
OHL00420
0
10
020
5
10
40
30
50
70
60
15
20
I
F
25
mA
30
100
A
T
°C
OHL02140
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12
OHL02147
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12
 10 page
background image
2012-11-06
10
Version 1.0
LY R976
Package Outline 9) page19
Maßzeichnung 9) Seite 19
Approximate Weight:
3 mg
Gewicht:
3 mg
mark
Cathode
ø0.6 (ø0.024)
1.35 (0.053)
0.9 (0.035)
0.4 (0.016)
Soldering terminal
GEOY6024
1.15 (0.045)
ø0.4 (ø0.016)
0.2 (0.008)
0.7 (0.028)
may flow in x, y direction
1.25 (0.049)
1.05 (0.041)
Cathode mark
C
A




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20