전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

LYW5SM-HZJZ-46-1 데이터시트(Datasheet) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LYW5SM-HZJZ-46-1
상세내용  white SMD package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-02-18
1
2015-02-18
Golden DRAGON
Datasheet
Version 1.1
LY W5SM
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMD package, colorless clear
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
• Technology: InGaAlP Thinfilm
Technologie: InGaAlP Thinfilm
• Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
• Color: yellow (590 nm)
Farbe: gelb (590 nm)
• Optical efficiency (typ.): 68 lm/W (yellow)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 68 lm/W (gelb)
• ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Signaling
Signalanlagen
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Decorative Lighting
Dekorative Beleuchtung
• Automotive Lighting Interior and Exterior
Automobilbeleuchtung innen und außen
• Architectural Lighting indoor and outdoor
Architekturbeleuchtung innen und außen
• LCD Backlighting
LCD Beleuchtung
 2 page
background image
2015-02-18
2
Version 1.1
LY W5SM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 400 mA
Φ
V [lm]
LY W5SM-HZJZ-46-1
39 ... 71
Q65111A2817
LY W5SM-HZJZ-35-1
39 ... 71
Q65111A2600
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY W5SM-HZJZ-35-1 means that only one group HZ, JX, JY, JZ will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LY W5SM-HZJZ-35-1 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LY W5SM-HZJZ-35-1 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 6. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LY W5SM-HZJZ-35-1 means that only one forward voltage group J3,M3,Q3,T3 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY W5SM-HZJZ-35-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY W5SM-HZJZ-35-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5
enthalten ist (siehe Seite 6). LY W5SM-HZJZ-35-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LY W5SM-HZJZ-35-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen J3,M3,Q3,T3 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
 3 page
background image
Version 1.1
LY W5SM
2015-02-18
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 125
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 125
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
T
j
175
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
135
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
100 ... 1000
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
I
FM
2500
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
S = 25 °C)
V
R
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
V
ESD
8
kV
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.
 4 page
background image
2015-02-18
4
Version 1.1
LY W5SM
Characteristics (T
S = 25 °C; IF = 400 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
597
nm
Dominant Wavelength
2) page 21
Dominantwellenlänge 2) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
λ
dom
λ
dom
λ
dom
583
590
595
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% I
rel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
18
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 3) page 21
Durchlassspannung
3) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
V
F
2.00
2.30
2.60
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
I
R
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 21
(typ.)
(max.)
R
th JS real
R
th JS real
6.5
11
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
 5 page
background image
Version 1.1
LY W5SM
2015-02-18
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 21
Durchlassspannungsgruppen
3) Seite 21
Group
Luminous Flux
1) page 21
Luminous Flux
1) page 21
Luminous Intensity
5) page 21
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 21
Lichtstrom 1) Seite 21
Lichtstärke 5) Seite 21
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
HZ
39
45
13.9
JX
45
52
16
JY
52
61
18.6
JZ
61
71
21.8
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
J3
2.00
2.15
M3
2.15
2.30
Q3
2.30
2.45
T3
2.45
2.60
 6 page
background image
2015-02-18
6
Version 1.1
LY W5SM
Dominant Wavelength Groups 2) page 21
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 21
Group
yellow
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
 7 page
background image
Version 1.1
LY W5SM
2015-02-18
7
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: HZ-3-J3
Beispiel: HZ-3-J3
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
Forward Voltage
Durchlassspannung
HZ
3
J3
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
 8 page
background image
2015-02-18
8
Version 1.1
LY W5SM
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 21
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 400 mA
Radiation Characteristics 5) page 21
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LY W5SM
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: Vλ
: yellow
LY W5SM
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
 9 page
background image
Version 1.1
LY W5SM
2015-02-18
9
Forward Current 5) page 21 , 6) page 21
Durchlassstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 21 , 6) page 21
Relativer Lichtstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
ΦVV(400 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LY W5SM
1,9
2,9
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
VF [V]
100
200
400
600
800
1000
IF [mA]
: yellow
LY W5SM
10
0
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Φ
V
Φ
V(400mA)
: yellow
 10 page
background image
2015-02-18
10
Version 1.1
LY W5SM
Relative Forward Voltage 5) page 21
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 400 mA
Relative Luminous Flux 5) page 21
Relativer Lichtstrom 5) Seite 21
ΦVV(25 °C) = f(Tj); IF = 400 mA
Dominant Wavelength 5) page 21
Dominante Wellenlänge 5) Seite 21
Δλdom = λdom - λdom (25 °C) = f(Tj); IF = 400 mA
LY W5SM
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
∆V
F [V]
: yellow
LY W5SM
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Φ
v
Φ
v(25°C)
: yellow
LY W5SM
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Tj [°C]
-15
-10
-5
0
5
10
15
∆λ
dom [nm]
: yellow




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22