전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BA5983FM 데이터시트(PDF) 4 Page - Rohm

부품명 BA5983FM
상세설명  BTL DRIVE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5983FM 데이터시트(HTML) 4 Page - Rohm

  BA5983FM Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5983FM Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
BA5983FP / BA5983FM
光ディスク IC
!
!
!
!電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性(特に指定のない限り Ta=25
°C, PreVCC=12V, PowVCC1=5V, PowVCC2=5V, BIAS=1.65V, RL=8Ω)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
無信号時回路電流
ch1, 2, 3
スタンバイ時
IQST
ch4
スタンバイ時IQST
全chスタンバイ時IQST
<
ドライバ>
出力オフセット電圧
最大出力振幅1
最大出力振幅2
電圧利得1
電圧利得2
スルーレート
スタンバイON電圧
スタンバイOFF電圧
バイアス降下ミュート
ON
電圧
バイアス降下ミュート
OFF
電圧
<
前段オペアンプ>
バッファ使用時入力範囲
入力オフセット電圧
入力バイアス電流
ハイレベル出力電圧
ローレベル出力電圧
出力駆動電流シンク
出力駆動電流ソース
スルーレート
IQ
IQST1
IQST2
IQST3
VOOF
VOM1
VOM2
GVC1
GVC2
SRDRV
VSTON
VSTOFF
VBMON
VBMOFF
VICM
VOFOP
IBOP
VOHOP
VOLOP
ISI
ISO
SROP
−70
3.6
7.5
10
16
2.0
1.3
0
−6
11
1
400
20
6.2
16
0
4.0
9.0
12
18
1
0
800
2
32
13
26
10
70
14
20
0.5
0.7
9
6
300
0.3
mA
mA
mA
µA
mV
V
V
dB
dB
V/
µs
V
V
V
V
V
mV
nA
V
V
mA
µA
V/
µs
無負荷時
無負荷時(PreのみのIQ)
無負荷時(PreのみのIQ)
無負荷時(PreのみのIQ)
ch1, 2 VIN
=VBIAS±2.0V
ch3, 4 VIN
=VBIAS±2.0V
ch1, 2 VIN
=VBIAS±0.5V
ch3, 4 VIN
=VBIAS±0.5V
VBIAS
=6V
VBIAS
=6V
∗ PowVCC1=PowVCC2=12V
耐放射線設計はしておりません。


유사한 부품 번호 - BA5983FM

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
BA5983FM ROHM-BA5983FM Datasheet
468Kb / 7P
   BTL Driver For CD-ROM
BA5983FM ROHM-BA5983FM Datasheet
114Kb / 6P
   BTL Driver For CD-ROM
BA5983FM ROHM-BA5983FM_1 Datasheet
114Kb / 6P
   BTL Driver For CD-ROM
More results

유사한 설명 - BA5983FM

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S3053 KODENSHI-S3053 Datasheet
530Kb / 13P
   5CH BTL Motor Drive IC
S3055 KODENSHI-S3055 Datasheet
521Kb / 13P
   5CH BTL Motor Drive IC
logo
Rohm
BA5986FM ROHM-BA5986FM Datasheet
94Kb / 10P
   CD-ROM / DVD BTL DRIVE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S3056 KODENSHI-S3056 Datasheet
515Kb / 13P
   5CH BTL Motor Drive IC
S3057 KODENSHI-S3057 Datasheet
504Kb / 12P
   5CH BTL Motor Drive IC
S3045 KODENSHI-S3045 Datasheet
537Kb / 14P
   4CH BTL Motor Drive IC
S3052 KODENSHI-S3052 Datasheet
580Kb / 14P
   5CH BTL Motor Drive IC
S3058 KODENSHI-S3058 Datasheet
465Kb / 12P
   5CH BTL Motor Drive IC
logo
ON Semiconductor
LA6585FA ONSEMI-LA6585FA Datasheet
207Kb / 4P
   BTL Drive Single-Phase Full-Wave
May, 2013
logo
Unisonic Technologies
UA9392 UTC-UA9392 Datasheet
141Kb / 11P
   4-CHANNEL BTL DRIVE FOR CD PLAYERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com