전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

IPB79CN10NG 데이터시트(Datasheet) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

부품명 IPB79CN10NG
상세내용  Isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
홈페이지  http://www.iscsemi.cn
Logo 

   
 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
Isc N-Channel MOSFET Transistor
IPB79CN10NG
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID= 1mA
100
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS; ID=0.012mA
2.0
4.0
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID=13A
61
79
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS= ±20V;VDS=0V
±
0.1
μ
A
IDSS
Drain-Source Leakage Current
VDS=80V; VGS= 0V;Tj=25℃
VDS=80V; VGS= 0V;Tj=125℃
1
100
μ
A
VSDF
Diode forward voltage
ISD=13A, VGS = 0 V
1.0
1.2
V




Html 페이지

1  2 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl