전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

CX-39B-Y 데이터시트(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

부품명 CX-39B-Y
상세설명  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
홈페이지  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CX-39B-Y 데이터시트(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CX-39B-Y Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39B-Y Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
CX-30
45
SCHEMI DI COLLEGAMENTO
CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO (TIPICHE)
CX-31A
CX-31B
Schema circuito I/O
Schema di cablaggio
Users circuit
Internal circuit
D
Tr
(Brown)
V
(Black)
Sensing output (Note)
Color code
100mA max.
ZD
(Blue) 0V
12 to 24V DC
Load
Load
Brown
Black
Blue
(*)
L’emettitore del sensore a sbarramento non è dotato
di uscita di rilevamento.
Legenda: D: Diodo di protezione contro l’inversione di polarità
ZD: Diodo Zener di assorbimento sovratensione
Tr : Uscita NPN a transistor
Tipo a sbarramento
CX-39A
CX-39B
Tipo a catarifrangente
Tutti i modelli
Divergenza del fascio
Divergenza del fascio con masche-
ra a foratura circolare (ø 0.5mm)
Emitter
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
Receiver
400
200
0
200
400
0
2
4
6
8
Deviazione angolare
20
10
0
10
20
0
4
6
2
8
Receiver
Emitter
Left
Right
Center
Operating angle$( ¡ )
0
100
200
300
40
20
0
20
40
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
400
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Divergenza del fascio con maschera a
foratura circolare (ø 1mm)
0
200
400
600
100
50
0
50
100
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
800
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Divergenza del fascio con maschera
a foratura circolare ("2mm)
Divergenza del fascio con maschera
a foratura rettangolare (1
6mm)
0
0.5
1
1.5
100
50
0
50
100
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
2
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Divergenza del fascio con maschera
a foratura rettangolare (0.5
6mm)
0
0.5
1
1.5
100
50
0
50
100
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
2
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
100
50
0
50
100
0
1
2
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Divergenza del fascio con maschera
a foratura rettangolare (2
6mm)
0
1
2
3
200
100
0
100
200
Left
Right
Center
Operating point ?(mm)
4
Receiver
Emitter
Slit on
one side
Slit on
both sides
Divergenza del fascio
Correlazione tra distanza di posizionamento ed excess gain
200
100
0
100
200
0
1
2
3
4
Sensor
Reflector
(RF-230)
Center
Left
Right
Operating point ?(mm)
Deviazione angolare
40
20
0
20
40
0
1
2
3
4
Sensor
Sensor
Reflector
(RF-230)
Sensor
angular
deviation
Reflector
(RF-230)
Reflector
angular
deviation
Sensor
angular
deviation
(Down) Left
Right (Up)
Center
Operating angle $( ¡ )
Reflector angular
deviation
0
5
15
20
25
10
Setting distance L (m)
1
10
5
100
50
CX-31A
CX-31B
01
345
1
10
5
100
2
50
Setting distance L (m)
CX-39A
CX-39B
Colore cavo
Marrone
da 12 a 24V DC
±10%
Nero
Blu
(Marrone) +V
Uscita rilevamento (*)
(Nero)
Carico
Carico
(Blu) 0V
max 100mA
da 12 a 24V DC
±10%
Circuito interno
Circuito utente
Sinistra
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Ricevitore
Centro
Centro
Punto operativo#(mm)
Punto operativo#(mm)
Destra
Destra
Sinistra
Emettitore
Ricevitore
Ricevitore
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Centro
Punto operativo#(mm)
Destra
Emettitore
Ricevitore
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Centro
Punto operativo # (mm)
Destra
Ricevitore
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Centro
Punto operativo # (mm)
Destra
Emettitore
Ricevitore
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Centro
Punto operativo # (mm)
Destra
Emettitore
Ricevitore
Sinistra
Maschera su
un elemento
Maschera
su entrambi
Centro
Punto operativo # (mm)
Destra
Emettitore
Ricevitore
Centro
Angolo operativo
θ (°)
Destra
(Basso) Sinistra
Centro
Angolo operativo
θ (°)
Destra (Alto)
Distanza di posizionamento L (m)
Distanza di posizionamento L (m)
Sinistra
Catarifrangente
Catarifrangente
Catarifrangente
Deviazione
angolare
catarifrangente
Deviazione
angolare
sensore
Deviazione
angolare
sensore
Deviazione
angolare sensore
Sensore
Sensore
Sensore
Centro
Punto operativo # (mm)
Destra
Emettitore
Emettitore
Emettitore


유사한 부품 번호 - CX-39B-Y

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EUROQUARTZ limited
CX-3-SM EUROQUARTZ-CX-3-SM Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM1 EUROQUARTZ-CX-3-SM1 Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0A EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0A Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0B EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0B Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0C EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0C Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
More results

유사한 설명 - CX-39B-Y

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
DS2200 ETC2-DS2200 Datasheet
752Kb / 2P
   Scanner Laser ultra compatto
LA-300 ETC1-LA-300 Datasheet
362Kb / 10P
   SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
   CON
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
   Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
   RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
logo
ERNI Electronics
354871 ERNI-354871 Datasheet
53Kb / 1P
   Male Con. E48 Solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
   Male Con. C48 solder
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
   Male Con. C32 solder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com