2 / 2 page
■ 仕様は改善のために変更されることがありますので、ご発注の際は仕様をご確認ください。当カタログは参考仕様ですので、ご使用に際しては納入仕様書等の取り交わしをお願い致します。
Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.
COPAL ELECTRONICS
2003年
11月
減速比
Gear ratio
1/10
1/30
1/60
1/100
1/150
1/300
1/500 1/1000 1/1500
定格許容トルク
Rated torque
定格回転数
Rated speed
定格電流
Rated current
無負荷回転数
No load speed
減速比
Gear ratio
1/10
1/30
1/60
1/100
1/150
1/300
1/500 1/1000 1/1500
定格許容トルク
Rated torque
定格回転数
Rated speed
定格電流
Rated current
無負荷回転数
No load speed
型式
定格電圧
定格トルク
定格回転数
定格電流
無負荷回転数
無負荷電流
起動トルク
起動電流
Part number
Rated voltage
Rated torque
Rated speed
Rated current
No load speed
No load current
Starting torque
Starting current
LC30G191C
LC37G-183C
■標準仕様
STANDARD SPECIFICATIONS
■特性図
PERFORMANCE CURVES
■外形寸法図
OUTLINE DIMENSIONS
(Unit: mm)
24 V
24 V
9.81 mN·m
4.9 mN·m
5400 min
-1
500 mA
7000 min
-1
60 mA
5200 min
-1
350 mA
7400 min
-1
70 mA
34.32 mN·m
11.76 mN·m
1500 mA
600 mA
<Motor only>
● LC30G191C
● LC30G191C
● LC37G-183C
● LC37G-183C
<With gearbox>
540
190
100
60
40
21
13
6.5
4.4
98.1 196.1
294.2
588.4
0.65
0.5
0.37
0.23
0.25
0.2
0.15
720
230
120
70
47
23
14
7
4.5
mN·m
min
-1
min
-1
A
LC30G191C
530
205
94
57
37
19
12
6.5
4.3
29.4
49.0 147.1 196.1 294.2
588.4
0.35
0.3
0.13
700
235
117
70
47
23
14
7
4.6
mN·m
min
-1
min
-1
A
LC37G-183C
Gear
ratio
A
19.0
21.5
24.0
26.5
29.0
31.5
1/10
1/30
1/60
1/100
1/150
1/300
1/500 1/1000 1/1500
付法記号
Marks A
LC30G/LC37G
DC GEARED MOTORS
Motor only
Gear ratio 1/100
Motor only
Gear ratio 1/100
(数値は定格運転条件での代表値です。
)
(Figures in the table are typical values under rated operating condition.)
8000
6000
4000
2000
800
600
400
200
100
50
η
[%]
η
80
60
40
20
800
600
400
200
24 V
T-
I
0
490
980
I
[mA]
I
[mA]
N
[min-1]
0
4.9
9.8
14.7
N
[min-1]
24
V
T-
N
T- N
24
V
8000
6000
4000
2000
100
50
0
19.6
39.2
24
V
T-
I
80
60
40
20
1500
1000
500
0
490
980
24 V T-
N
24 V T-
I
η
η
[%]
24
V
T-
N
2000
1000
I
[ mA ]
N
[min-1]
I
[ mA ]
N
[min-1]
24 V
T- I
トルク Torque mN·m
トルク Torque mN·m
トルク Torque mN·m
トルク Torque mN·m
31
±0.2
φ
(A + 46.3)
150
15
6.0
A
2
23.3
12
3 – M3 (P = 0.5) D = 4
31
±0.2
φ
(A + 68.5)
150
15
6.0
A
2
45.5
12
3 – M3 (P = 0.5) D = 4