전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LC99154 데이터시트(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 LC99154
상세설명  LC99154
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC99154 데이터시트(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

  LC99154 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC99154 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
4.(スミア)
① ハロゲン光源の前面に下記のような1/10Vチャートを置き、撮像する。
② NDフィルタを用いA点の出力信号がCCD出力で、250mVになるよう入射光量を調整する。
③ NDフィルタを除き、CCD出力信号の1ライン目 (B点)の出力値を測定する。
図2
5.(暗信号)
素子面上を遮光し、画面中央部のCCD出力信号を測定する。
この時、信号レベルは光学的黒部のレベルとの差ではなく、画素情報のない無信号のレベルとの差で読み取
る (図3)。
図3. 1水平期間の構成
取扱い および 実装上の注意
1. 静電気対策
センサは静電破壊しやすいので、取扱いの際して次のような静電気防止対策をすること。
a) 取扱い時には、人体 および 器具を接地する。なお、安全上、身体とGNDの間に約1MΩの抵抗を直列に
付加すること (リストストラップの使用を推奨する)。
b) 作業は素手 または 非帯電性の手袋を使用し、作業着なども非帯電性の物を使用する。また、靴は導電靴
を使用すること。
c) 作業場の床, 作業台などには導電マット等を敷き、静電気を発生させないようにすること。
d) センサの取扱いは、イオナイズドエアブロア一等で除電することを推奨する。
e) マウント済の基板を運搬する場合の箱は、帯電防止処理されたものを使用すること。
f) 作業机の上、周辺には発砲スチロールその他の帯電しやすいプラスチック材料からなる梱包材, 備品など
を置かないこと。
g) 作業に使用する工具類 および 測定機器, コンベア, はんだゴテなどは必ずアースすること。また、アース
が完全であるか定期的に確認すること。
h) モニタTVなど高い静電気を発生するものの近くで、本ICを取扱わないこと。やむを得ない場合にも、モニ
タ全面に静電気防止フィルタを取り付けるなど、静電気防止対策を行うこと。
i) 作業場の相対湿度が低いと帯電しやすくなる。少なくとも、常にRH50%以上の相対湿度環境で作業を行
うこと。
No.6350-7/9
V
A点
B点
V/10
A12882
SM=
VB・TND
×100 [%]
250
VB
: B点のスミア量 [mV]
TND : NDフィルタ透過率
A12883
1H
光学的黒部
光学的黒部
V drk
無信号部
有効画素部
LC99154


유사한 부품 번호 - LC99154

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LC99012A-S SANYO-LC99012A-S Datasheet
59Kb / 6P
   Black-and-White CCD Timing Generator
LC99052-V64A SANYO-LC99052-V64A Datasheet
200Kb / 8P
   Image Sensor Control LSI
LC99053 SANYO-LC99053 Datasheet
94Kb / 14P
   CMOS LSI
LC99062-W50 SANYO-LC99062-W50 Datasheet
184Kb / 7P
   Image Sensor Signal Processing LSI?
LC99063-LF2 SANYO-LC99063-LF2 Datasheet
121Kb / 8P
   CCD Digital Signal Processing IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com