전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TCA1A685M 데이터시트(PDF) 6 Page - Rohm |
|
TCA1A685M 데이터시트(HTML) 6 Page - Rohm |
6 / 14 page TC series Tantalum capacitors Rev.A 6/13 Standard list, TC series Part No. 22 0.5 4 2.5 5.2 4.7 6.8 0.5 10 TC M 0G 475 TC M 0G 106 TC M 0G 226 TC M 0J 475 TC M 0J 685 4.7 TC M 0J 106 10 0.6 TC M 1A 105 1.0 10 20 6.3 13 2.2 TC M 1A 225 6.3 4 8 0.5 TC M 1A 475 TC M 1C 105 4.7 1.0 0.5 10 16 −55 C 125 C 25 C 85 C 20 20 20 10 10 30 30 30 15 15 30 30 30 15 15 ( Ω) 9.0 9.0 9.0 13.5 15.0 15.0 20 +− 20 +− 20 +− 20 +− < M case : 1608 size > 1.8 =Tolerance (M : ) +−20% Rated Voltage 85 C (V) Category Voltage 125 C (V) Surge Voltage 85 C (V) Cap. 120Hz ( µF) Tolerance (%) Df 120Hz (%) Impedance 100kHz Leakage Current 25 C 1WV 5min ( µA) |
유사한 부품 번호 - TCA1A685M |
|
유사한 설명 - TCA1A685M |