전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LB1946 데이터시트(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 LB1946
상세설명  LB1946
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB1946 데이터시트(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LB1946 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
LB1946
No.7115-3/16
AC 電気的特性/VCC=5V
許容値
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
CLOCK 周波数
Fclk
VCC=5.0V
200
550
kHz
データセットアップ時間
TDS
VCC=5.0V
0.9
2.5
µs
データホールド時間
TDH
VCC=5.0V
0.9
2.5
µs
最小クロック H パルス幅
TSCH
VCC=5.0V
0.9
2.5
µs
最小クロック L パルス幅
TSCL
VCC=5.0V
0.9
2.5
µs
SET 規定時間
Tlat
VCC=5.0V
0.9
2.5
µs
SET パルス幅
Tlatw
VCC=5.0V
1.9
5.0
µs
CLK
SET
D4
D5
D6
D10
D11
TDS TDH
TSCL
TSCH
Tlat
Fclk
Tlatw
DATA
VCC=3.3V 仕様
絶対最大定格
項目
記号
条件
定格値
unit
エミッタ出力電圧
VE
0.5
V
許容動作範囲/Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
モータ供給電圧
VBB
10∼45
V
ロジック電源電圧
VCC
3.0∼3.6
V
リファレンス電圧
VREF
0.0∼1.0
V
電気的特性/Ta=25℃, VCC=3.3V, VBB=45V,VREF=1.0V
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
IBB ON
1.6
2.4
3.5
mA
出力段供給電流
IBB OFF
1.3
1.9
2.5
mA
出力飽和電圧 1
VOsat1
IO=+1.0A シンク
1.3
1.7
V
出力飽和電圧 2
VOsat2
IO=+1.5A シンク
1.6
2.0
V
出力飽和電圧 3
VOsat3
IO=−1.0A ソース
1.9
2.2
V
出力飽和電圧 4
VOsat4
IO=−1.5A ソース
2.2
2.4
V
IO1 (leak)
VO=VBB
シンク
50
µA
出力リーク電流
IO2 (leak)
VO=0V
ソース
−50
µA
出力サスティン電圧
VO sus
L=15mH
IO−1.5A
45
V
※設計保証値
次ページへ続く。


유사한 부품 번호 - LB1946

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LB1946 SANYO-LB1946 Datasheet
134Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB1946 SANYO-LB1946 Datasheet
114Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LB1946 ONSEMI-LB1946 Datasheet
122Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LB1946 SANYO-LB1946_07 Datasheet
134Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB1946 SANYO-LB1946_12 Datasheet
114Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com