전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TSB42AC3IPZT 데이터시트(PDF) 4 Page - Texas Instruments

부품명 TSB42AC3IPZT
상세설명  General purpose link layer ideal for a wide-range of applications
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  TI [Texas Instruments]
홈페이지  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB42AC3IPZT 데이터시트(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB42AC3IPZT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 70 page
background image
List of Illustrations
ii
January 2006
SLLS593A
4.2.1
Quadlet Receive
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
Block Receive
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Asynchronous Acknowledge Buffer
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Isochronous Transmit (Host Bus to TSB42AC3)
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Isochronous Receive (TSB42AC3 to Host Bus)
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Snoop Receive
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
CycleMark
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
PHY Configuration Transmit
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Link-On Transmit
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Receive Self-ID
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Received PHY Configuration and Link-On Packet
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Electrical Characteristics
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air Temperature Range
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Ranges of Supply Voltage and Operating Free-Air
Temperature
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Host-Interface Timing Requirements, TA = 25°C2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Host-Interface Switching Characteristics Over Recommended Operating Free-Air Temperature
Range, CL = 45 pF
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Cable PHY-Layer-Interface Timing Requirements Over Recommended Operating Free-Air
Temperature Range
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
Cable PHY-Layer-Interface Switching Characteristics Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range, CL = 45 pF
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
Miscellaneous Timing Requirements Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
Miscellaneous Signal Switching Characteristics Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Parameter Measurement Information
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Principles of Operation
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
PHY/LLC Interface Operation
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
TSB42AC3 Service Request
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3
Status Transfer
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4
Transmit Operation
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5
Receive Operation
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
List of Illustrations
Figure
Title
Page
1−1 TSB42AC3 Terminal Functions
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2−1 Function Block Diagram
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−1 TSB42AC3 Internal Register Map
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−2 Interrupt Logic Diagram Example
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−3 TSB42AC3 Controller-FIFO-Access Address Map
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−1 Quadlet-Transmit Format (Write Request)
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−2 Quadlet-Transmit Format (Read Request)
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−3 Quadlet-Transmit Format (Read Response)
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−4 Quadlet-Transmit Format (Write Response)
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−5 Block-Transmit Format (Write Request)
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


유사한 부품 번호 - TSB42AC3IPZT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Texas Instruments
TSB42AC3 TI1-TSB42AC3 Datasheet
32Kb / 3P
[Old version datasheet]   Overview of TSB42AC3
TSB42AC3 TI1-TSB42AC3_14 Datasheet
32Kb / 3P
[Old version datasheet]   Overview of TSB42AC3
More results

유사한 설명 - TSB42AC3IPZT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
WF15-40B410 ETC2-WF15-40B410 Datasheet
282Kb / 8P
   Fork sensors for a wide range of applications
PCF14JT200R ETC2-PCF14JT200R Datasheet
364Kb / 7P
   General purpose resistor ideal for commercial/industrial applications
CF18JT560R ETC2-CF18JT560R Datasheet
98Kb / 3P
   General purpose resistor ideal for commercial/industrial applications
logo
PHOENIX CONTACT
2725888 PHOENIX-2725888 Datasheet
64Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
2719629 PHOENIX-2719629 Datasheet
66Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
2722771 PHOENIX-2722771 Datasheet
67Kb / 4P
   The wide range of INTERBUS analog input modules makes it possible to choose the ideal product for a variety of applications.
logo
Texas Instruments
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
logo
PHOENIX CONTACT
TSD-04-SAC PHOENIX-TSD-04-SAC Datasheet
53Kb / 3P
   Wide range of SAC... nuts for various different applications
TSD-20-SAC PHOENIX-TSD-20-SAC Datasheet
49Kb / 3P
   Wide range of SAC... nuts for various different applications
logo
SanRex Corporation
TMG8C60F SANREX-TMG8C60F Datasheet
116Kb / 2P
   Isolated Mold Triac Suitable for wide range of Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com