전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2SJ646 데이터시트(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 2SJ646
상세설명  2SJ646
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SJ646 데이터시트(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SJ646 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SJ646 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SJ646 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SJ646 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SJ646
No.8282-3/4
IT04496
yfs -- ID
IT04497
0--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
IS -- VSD
7
0.1
1.0
7
5
3
2
10
7
5
3
2
2
--0.1
--1.0
23
5 7
--0.01
23
5 7
7
--10
23
5 7
75
°C
Ta=
--25
°C
VDS= --10V
--0.001
2
3
--0.1
--10
--1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
--0.01
7
5
3
2
7
5
2
VGS=0V
0
0
--2
--1
--3
--4
--5
--6
--7
--8
12
10
68
24
--9
--10
VGS -- Qg
VDS= --10V
ID= --8A
IT09669
--0.1
--1.0
23
5
7
2
3
5
7
--10
SW Time -- ID
VDD= --15V
VGS= --10V
td(on)
td(off)
tf
IT06907
0--2
--4--6
1000
7
5
3
2
100
7
5
--8
--20
--10
--12
--14
--16
--18
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Ciss
Coss
Crss
IT04498
ドレイン電流, ID -- A
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
総ゲート電荷量, Qg -- nC
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
IT09670
100
2
3
10
2
7
7
3
5
Tc=25°C
1パルス
IDP= --32A
ID= --8A
Operation in this
area is limited by RDS(on).
--0.01
--0.1
--1.0
--10
23
5 7
2 3
5 7
2 3
5 7
2 3
5
--10
--1.0
--0.1
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
ドレイン電流, ID -- A
ダイオード順電圧, VSD -- V
f=1MHz
25
°C
tr
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0--2
--4
--6
--8
--10
--12
--14
--16
50
100
150
200
250
300
0
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT09667
周囲温度, Ta -- °C
RDS(on) -- Ta
IT09668
0
50
100
200
150
ID= --2A
--4A
ID=
--2A,
VGS
= --4.0V
ID=
--2A,
VGS
= --4.5V
ID= -
-4A, VGS
= --10.0V
Ta=25°C


유사한 부품 번호 - 2SJ646

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ646 VBSEMI-2SJ646 Datasheet
1,016Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com