전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CD43NP-1R0MC 데이터시트(PDF) 3 Page - Sumida Corporation |
|
CD43NP-1R0MC 데이터시트(HTML) 3 Page - Sumida Corporation |
3 / 6 page 仕 様 書 形 名 CD43 2-3.電気的特性 Ⅱ (箱梱包の場合) NO. 品 名 表示 インダクタンス [以内] ※1 D.C.R. (mΩ) [以下] (at 20℃) 定格電流 (A) ※2 S.R.F. (MHz) [参考値] スミダ コード 23 CD43NP-1R ØMB 1R0 1.0μH±20% 48.7 2.70 113.8 -0313 24 CD43NP-1R4MB 1R4 1.4μH±20% 56.2 2.50 101.0 -0314 25 CD43NP-1R8MB 1R8 1.8μH±20% 63.7 2.33 92.0 -0315 26 CD43NP-2R2MB 2R2 2.2μH±20% 71.2 2.25 76.3 -0317 27 CD43NP-2R7MB 2R7 2.7μH±20% 78.7 2.16 66.6 -0318 28 CD43NP-3R3MB 3R3 3.3μH±20% 86.2 2.00 63.8 -0319 29 CD43NP-3R9MB 3R9 3.9μH±20% 93.7 1.84 53.8 -0320 30 CD43NP-4R7MB 4R7 4.7μH±20% 108.7 1.62 49.5 -0321 31 CD43NP-5R6MB 5R6 5.6μH±20% 125.7 1.48 43.2 -0322 32 CD43NP-6R8MB 6R8 6.8μH±20% 131.2 1.43 41.4 -0323 33 CD43NP-8R2MB 8R2 8.2μH±20% 146.2 1.37 35.8 -0324 34 CD43NP-1 ØØMB 100 10μH±20% 182 1.04 35.8 -0325 35 CD43NP-12 ØMB 120 12μH±20% 210 0.97 32.4 -0326 36 CD43NP-15 ØMB 150 15μH±20% 235 0.85 29.3 -0328 37 CD43NP-18 ØMB 180 18μH±20% 338 0.74 27.5 -0329 38 CD43NP-22 ØMB 220 22μH±20% 378 0.68 24.7 -0330 39 CD43NP-27 ØMB 270 27μH±20% 522 0.62 21.7 -0331 40 CD43NP-33 ØKB 330 33μH±10% 540 0.56 19.6 -0332 41 CD43NP-39 ØKB 390 39μH±10% 587 0.52 18.0 -0333 42 CD43NP-47 ØKB 470 47μH±10% 844 0.44 15.6 -0334 43 CD43NP-56 ØKB 560 56μH±10% 937 0.42 14.8 -0335 44 CD43NP-68 ØKB 680 68μH±10% 1117 0.37 13.2 -0336 ※1:測定周波数 L 1.0μH ~ 8.2μH; at 7.96 MHz 10μH ~ 68μH ; at 2.52 MHz ※2:定格電流は直流重畳特性に於て、インダクタンスが初期値より-10%となる電流、もしくは直流電流を 流した時のコイルの発熱が△t=40℃となる電流値の少ない方の値。(Ta=20℃を基準とする。) 3.保存温度範囲 −40℃ ∼ +100℃ 使用温度範囲 −40℃ ∼ +100℃(コイルの発熱を含む。) |
유사한 부품 번호 - CD43NP-1R0MC |
|
유사한 설명 - CD43NP-1R0MC |