전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AD8176ABPZ 데이터시트(PDF) 8 Page - Analog Devices

부품명 AD8176ABPZ
상세설명  475 MHz, Triple 16 횞 9 Video Crosspoint Switch
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8176ABPZ 데이터시트(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8176ABPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8176ABPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
AD8176
Preliminary Technical Data
Rev. PrA | Page 8 of 32
PIN CONFIGURATIONS AND FUNCTION DESCRIPTIONS
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8765
43
21
A
VNEG
VNEG
VNEG
OPR7
ONB7
VNEG
OPR8
ONB8
VPOS
IPR8
INB8
VNEG
IPR9
INB9
VPOS
IPR10
INB10
VNEG
IPR11
INB11
VPOS
IPR12
INB12
VNEG
VNEG
VNEG
A
B
VNEG
VNEG
VNEG
ONR7
OPB7
VNEG
ONR8
OPB8
VPOS
INR8
IPB8
VNEG
INR9
IPB9
VPOS
INR10
IPB10
VNEG
INR11
IPB11
VPOS
INR12
IPB12
VNEG
VNEG
VNEG
B
C
VNEG
VNEG
VNEG
OPG7
ONG7
VNEG
OPG8
ONG8
VPOS
IPG8
ING8
VNEG
IPG9
ING9
VPOS
IPG10
ING10
VNEG
IPG11
ING11
VPOS
IPG12
ING12
VNEG
VNEG
VNEG
C
D
VNEG
VNEG
VNEG
H7
V7
VPOS
H8
V8
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG13
INR13
IPR13
D
E
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
DGND
VDD
SEROUT
CSB
CLK
SERIN
SER/PAR
A3
A2
A1
A0
VDD
DGND
VPOS
VPOS
ING13
IPB13
INB13
E
F
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
F
G
ONB6
OPB6
ONG6
V6
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
G
H
OPR6
ONR6
OPG6
H6
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG14
INR14
IPR14
H
J
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING14
IPB14
INB14
J
K
ONB5
OPB5
ONG5
V5
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
K
L
OPR5
ONR5
OPG5
H5
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG15
INR15
IPR15
L
M
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING15
IPB15
INB15
M
N
ONB4
OPB4
ONG4
V4
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
N
P
OPR4
ONR4
OPG4
H4
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VBLK
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
P
R
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
IPG7
INR7
IPR7
R
T
ONB3
OPB3
ONG3
V3
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING7
IPB7
INB7
T
U
OPR3
ONR3
OPG3
H3
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
U
V
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IPG6
INR6
IPR6
V
W
ONB2
OPB2
ONG2
V2
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING6
IPB6
INB6
W
Y
OPR2
ONR2
OPG2
H2
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
Y
AA
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
AA
AB
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
DGND
VDD
RSTB
UPDATEB
WEB
CMENC
D4
D3
D2
D1
D0
VDD
DGND
VPOS
VPOS
IPG5
INR5
IPR5
AB
AC
VNEG
VNEG
VNEG
V1
H1
VPOS
V0
H0
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
ING5
IPB5
INB5
AC
AD
VNEG
VNEG
VNEG
ONG1
OPG1
VPOS
ONG0
OPG0
VNEG
ING0
IPG0
VPOS
ING1
IPG1
VNEG
ING2
IPG2
VPOS
ING3
IPG3
VNEG
ING4
IPG4
VNEG
VNEG
VNEG
AD
AE
VNEG
VNEG
VNEG
OPB1
ONR1
VPOS
OPB0
ONR0
VNEG
IPB0
INR0
VPOS
IPB1
INR1
VNEG
IPB2
INR2
VPOS
IPB3
INR3
VNEG
IPB4
INR4
VNEG
VNEG
VNEG
AE
AF
VNEG
VNEG
VNEG
ONB1
OPR1
VPOS
ONB0
OPR0
VNEG
INB0
IPR0
VPOS
INB1
IPR1
VNEG
INB2
IPR2
VPOS
INB3
IPR3
VNEG
INB4
IPR4
VNEG
VNEG
VNEG
AF
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8765
43
21
VOCM_
CMENCON
VOCM 
_
CMENCOFF
Figure 5. Package Bottom View


유사한 부품 번호 - AD8176ABPZ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
AD8176ABPZ AD-AD8176ABPZ Datasheet
785Kb / 37P
   Video Crosspoint Switch
More results

유사한 설명 - AD8176ABPZ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
AD8177 AD-AD8177 Datasheet
854Kb / 40P
   500 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
Rev. 0
AD8178 AD-AD8178 Datasheet
829Kb / 40P
   450 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
REV. 0
AD8116JSTZ AD-AD8116JSTZ Datasheet
955Kb / 29P
   200 MHz, 16  16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. B
AD8112 AD-AD8112 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8106 AD-AD8106 Datasheet
571Kb / 28P
   260 MHz, 16 횞 5 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8116 AD-AD8116 Datasheet
287Kb / 26P
   200 MHz, 16 x 16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. A
ADV3202 AD-ADV3202 Datasheet
431Kb / 20P
   300 MHz, 32 횞 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8117 AD-AD8117 Datasheet
469Kb / 32P
   Video Crosspoint Switch Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8113JSTZ AD-AD8113JSTZ Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16  16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
ADN4604 AD-ADN4604 Datasheet
1Mb / 40P
   4.25 Gbps, 16 횞 16, Digital Crosspoint Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com