전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TC7SG126FE 데이터시트(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC7SG126FE 데이터시트(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
4 / 8 page TC7SG126FE 2007-11-01 4 AC Characteristics (Input: tr = tf = 3 ns) Ta = 25°C Ta = −40~85°C Characteristics Symbol Test Condition VCC (V) Min Typ. Max Min Max Unit 0.9 ⎯ 15.3 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 8.3 18.4 1.0 34.2 1.4~1.6 ⎯ 5.0 8.5 1.0 10.0 1.65~ 1.95 ⎯ 4.0 6.2 1.0 6.7 2.3~2.7 ⎯ 2.6 3.9 1.0 4.4 CL = 10 pF, RL = 1 MΩ 3.0~3.6 ⎯ 2.1 3.1 1.0 3.7 0.9 ⎯ 17.7 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 9.6 21.5 1.0 37.2 1.4~1.6 ⎯ 5.6 9.3 1.0 11.2 1.65~ 1.95 ⎯ 4.5 6.9 1.0 7.1 2.3~2.7 ⎯ 2.9 4.4 1.0 5.0 CL = 15 pF, RL = 1 MΩ 3.0~3.6 ⎯ 2.4 3.4 1.0 3.9 0.9 ⎯ 29.0 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 14.5 29.6 1.0 56.0 1.4~1.6 ⎯ 8.2 13.1 1.0 15.9 1.65~ 1.95 ⎯ 6.0 9.2 1.0 9.6 2.3~2.7 ⎯ 4.0 5.7 1.0 6.1 Propagation delay time tpLH tpHL CL = 30 pF, RL = 1 MΩ 3.0~3.6 ⎯ 3.3 4.4 1.0 4.8 ns CL = 10 pF, RL = 100 kΩ 0.9 ⎯ 22.7 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 10.9 18.7 1.0 29.8 1.4~1.6 ⎯ 5.9 8.7 1.0 9.8 1.65~ 1.95 ⎯ 4.5 6.3 1.0 6.8 2.3~2.7 ⎯ 3.1 4.2 1.0 4.5 CL = 10 pF, RL = 5 kΩ 3.0~3.6 ⎯ 2.4 3.2 1.0 3.5 CL = 15 pF, RL = 100 kΩ 0.9 ⎯ 25.3 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 11.9 20.7 1.0 34.7 1.4~1.6 ⎯ 6.5 9.5 1.0 11.1 1.65~ 1.95 ⎯ 4.9 6.8 1.0 7.2 2.3~2.7 ⎯ 3.3 4.4 1.0 4.8 CL = 15 pF, RL = 5 kΩ 3.0~3.6 ⎯ 2.5 3.4 1.0 3.7 CL = 30 pF, RL = 100 kΩ 0.9 ⎯ 37.7 ⎯ ⎯ ⎯ 1.1~1.3 ⎯ 17.1 30.7 1.0 50.5 1.4~1.6 ⎯ 8.8 13.1 1.0 15.1 1.65~ 1.95 ⎯ 6.6 9.2 1.0 9.9 2.3~2.7 ⎯ 4.1 5.4 1.0 5.8 Output enable time tpZL tpZH CL = 30 pF, RL = 5 kΩ 3.0~3.6 ⎯ 3.1 4.1 1.0 4.5 ns |
유사한 부품 번호 - TC7SG126FE |
|
유사한 설명 - TC7SG126FE |