전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

AD-55 데이터시트(Datasheet) 1 Page - Astrodyne Corporation

부품명 AD-55
상세내용  55W Single Output with Battery Charger (USP Function)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
홈페이지  http://www.astrodyne.com
Logo 

   
 1 page
background image
A d - 5 5 series
55W Single Output with Battery Charger (USP Function)
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTROdYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
800ms,�50ms/230VAC����������1600ms,�50ms/115VAC�at�full�load
80ms/230VAC����������16ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������124�~�370VDC
47�~�63Hz
71%
74%
CH1:28.98�~�37.26V
1.6A/115VAC����������1A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
CH1:14.49�~�18.63V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)�on�CH1�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
304.3K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
0.5Kg;�24pcs/12.6Kg/0.75CUFT
File�Name:AD-55-SPEC���2005-09-13
DC ALARM�SIGNAL(OPTIONAL)
FUNCTION
Battery�low�under�charge�voltage�82.5% 2%�CN1�PIN1
Normal�0.8V�max. Abnormal�5V 0.5V
AC�fail�CN1�PIN2
AD-55B
27.6V
CH1
1.8A
0�~�2A
53.92W
100mVp-p
CH1:�24�~�29V
1.0%
0.5%
0.5%
26.5V
CH2
0.16A
--------
--------
--------
--------
--------
13.4V
CH2
0.23A
--------
--------
--------
--------
--------
AD-55A
13.8V
3.5A
0�~�4A
51.38W
100mVp-p
CH1:�12�~�14.5V
1.0%
0.5%
0.5%
55W�Single�Output�with�Battery�Charger(USP Function)
�������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
A D - 5 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
ENVIRONMENT
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트



관련 부품명

부품명상세내용Html View제조사
ISL6421A_06Single Output LNB Supply and Control Voltage Regulator with I2C Interface for Advanced Satellite Set-top Box Designs 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
DI-634.8 W CV/CC Charger with Output Cable-Drop Compensation 1 2 Power Integrations, Inc.
WM8150_05Single Channel 12-bit CIS/CCD AFE with 4-bit Wide Output 1 2 3 4 5 MoreWolfson Microelectronics plc
ISL6255_06Highly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector for Notebook Computers 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
WM8152_07Single Channel 16-bit CIS/CCD AFE with 4-bit Wide Output 1 2 3 4 5 MoreWolfson Microelectronics plc
EPR-0001015W Universal Input Single Output Isolated Converter with TOP233Y 1 2 3 4 5 MorePower Integrations, Inc.
LTC4062Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Micropower Comparator 1 2 3 4 5 MoreLinear Technology
BQ24751AHost-controlled Multi-Chemistry Battery Charger With System Power Selector AC Over-Power Protection Programmable OVP and Low Iq 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
PQ20RX05Variable Output Type Low Power-Loss Voltage Regulator with ON/OFF Control Function 1 2 3 4 5 MoreSharp Electrionic Components

링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl