전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AD-155B 데이터시트(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

부품명 AD-155B
상세설명  155W Single Output with Battery Charger (USP Function)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
홈페이지  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-155B 데이터시트(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  AD-155B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
A d d - 1 5 5 series
155W Dual Output with Battery Charger (USP Function)
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTROdYNE.COM
SPECIFICATION
File�Name:ADD-155-SPEC���2005-09-13
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
BATTERY LOW
AC�CURRENT (Typ.)
1000ms,�90ms/230VAC����������2000ms,�90ms/115VAC�at�full�load
24ms/230VAC����������20ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������124�~�370VDC
47�~�63Hz
78%
81%
81%
2.5A/115VAC����������1.5A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
CH1,CH2:105�~�135%����������CH3:0.51�~�0.9A rated�output�power
CH1:15.87�~�18.63V
10V 0.8V
19.5V(+1.5V,-1V�)
39V 2V
CH1:31.74�~�37.26V
CH1:62.1�~�72.9V
Protection�type�:�Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�reoved
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�+5V�ouput
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
164.2K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*110*50mm�(L*W*H)
1Kg;�16pcs/16Kg/0.95CUFT
POWER�FACTOR (Typ.)
PF>0.92�at�full�load
ADD-155A
13.8V
9.5A
0�~�10.5A
152.75W
150mVp-p
CH1:�12�~�14.5V
1.0%
0.5%
1.0%
2.0%
2.0%
3.0%
ADD-155B
ADD-155C
5V
CH2
13.3V
CH3
5V
CH2
5V
CH2
27.1V
CH3
53.5V
CH3
27.6V
CH1
54V
CH1
3A
0.5A
3A
3A
0.5A
0.2A
4.5A
2.3A
0�~�3A
--------
0�~�3A
0�~�3A
--------
--------
0�~�5A
0�~�2.5A
152.75W
149.9W
100mVp-p
--------
100mVp-p
100mVp-p
--------
--------
200mVp-p
240mVp-p
CH1:�24�~�29V
CH1:�48�~�58V
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
1.0%
5.0%
0.5%
1.0%
1.0%
0.5%
2.0%
2.0%
155W�Dual�Output�with�Battery�Charger(USP Function)
A D D - 1 5 5 series
�������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������
������������������� ��������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������
����������������
����������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER


유사한 부품 번호 - AD-155B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
AD-155B ETC-AD-155B Datasheet
77Kb / 2P
   SWITCHING POWER SUPPLY
logo
Mean Well Enterprises C...
AD-155B MEANWELL-AD-155B Datasheet
429Kb / 2P
   155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
AD-155B MEANWELL-AD-155B Datasheet
357Kb / 2P
   155W SINGLE OUTPUT WITH BATTERY CHARGER(UPS FUNCTION)
More results

유사한 설명 - AD-155B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mean Well Enterprises C...
ADD-155 MEANWELL-ADD-155 Datasheet
430Kb / 2P
   155W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
logo
Astrodyne Corporation
AD-55 ASTRODYNE-AD-55 Datasheet
1Mb / 4P
   55W Single Output with Battery Charger (USP Function)
logo
Mean Well Enterprises C...
AD-155 MEANWELL-AD-155 Datasheet
429Kb / 2P
   155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
AD-155 MEANWELL-AD-155_11 Datasheet
357Kb / 2P
   155W SINGLE OUTPUT WITH BATTERY CHARGER(UPS FUNCTION)
ADD-55 MEANWELL-ADD-55 Datasheet
707Kb / 2P
   55W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
ADD-55 MEANWELL-ADD-55_10 Datasheet
392Kb / 2P
   55W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
ADD-155B MEANWELL-ADD-155B Datasheet
360Kb / 2P
   155W Dual Output with Battery Charger(UPS Function)
logo
Astrodyne Corporation
AD155 ASTRODYNE-AD155 Datasheet
601Kb / 3P
   155W Single Output with Battery Charging UPS Function
ADD155 ASTRODYNE-ADD155 Datasheet
606Kb / 3P
   155W Dual Output with Battery Charging UPS Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PSC-35 MEANWELL-PSC-35 Datasheet
663Kb / 4P
   35W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com