전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BU941 데이터시트(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
BU941 데이터시트(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 8 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 11.00 13.10 0.433 0.516 B 0.97 1.15 0.038 0.045 C 1.50 1.65 0.059 0.065 D 8.32 8.92 0.327 0.351 E 19.00 20.00 0.748 0.787 G 10.70 11.10 0.421 0.437 N 16.50 17.20 0.649 0.677 P 25.00 26.00 0.984 1.023 R 4.00 4.09 0.157 0.161 U 38.50 39.30 1.515 1.547 V 30.00 30.30 1.187 1.193 R C D A P G P003F TO-3 MECHANICAL DATA BU941 / BU941P / BUB941PFI 5/8 |
유사한 부품 번호 - BU941 |
|
유사한 설명 - BU941 |