전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
L7900 데이터시트(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
L7900 데이터시트(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 13 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 11.7 0.460 B 0.96 1.10 0.037 0.043 C 1.70 0.066 D 8.7 0.342 E 20.0 0.787 G 10.9 0.429 N 16.9 0.665 P 26.2 1.031 R 3.88 4.09 0.152 0.161 U 39.50 1.555 V 30.10 1.185 R C D A P G P003N TO-3 (R) MECHANICAL DATA L7900 9/13 |
유사한 부품 번호 - L7900 |
|
유사한 설명 - L7900 |