전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
UC2844N 데이터시트(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
UC2844N 데이터시트(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 11 page SO14 DIM. mm inch MIN.. TYP. MAX.. MIN.. TYP.. MAX.. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.009 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D (1) 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F (1) 3.8 4 0.150 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.209 L 0.4 1.27 0.016 0.050 M 0.68 0.027 S8 ° (1) D and F do not include mold flash or protrusions. Mold flash or potrusions shall not exceed 0.15mm (.006inch). OUTLINE AND MECHANICAL DATA (max.) UC2842/3/4/5-UC3842/3/4/5 9/11 |
유사한 부품 번호 - UC2844N |
|
유사한 설명 - UC2844N |