전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TA45-AHKTHZ05 데이터시트(PDF) 4 Page - Schurter Inc. |
|
TA45-AHKTHZ05 데이터시트(HTML) 4 Page - Schurter Inc. |
4 / 19 page www.schurter.com 73 CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT TA45 Approvals / Approbationen E V D Rated current range Rated voltage Rated voltage Nennstrombereich Nennspannung Nennspannung AC AC DC UL UL 1077 0,05 – 20 A 240 V 60 V CSA CSA C22.2 235 0,05 – 20 A 240 V 60 V VDE EN 60934 0,05 – 20 A 240 V 60 V SEMKO EN 60934 0,05 – 20 A 250 V 60 V SEV EN 60934 0,05 – 20 A 240 V 60 V Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung) Auxiliary contact (changeover) / Hilfskontakt (Wechsler) Rated voltage DC 28 V DC 60 V AC 240 V Nennspannung DC 28 V DC 60 V AC 240 V Rated current Max. 10 A max. 2 A max. 2 A resistive load resistive load cos ϕ 0,7 Max. Nennstrom Max. 10 A max. 2 A max. 2 A ohmsche Last ohmsche Last cos ϕ 0,7 Undervoltage release / Unterspannungs-Auslöser Max. operating voltage 1,1 Ue Max. Betriebsspannung 1,1 Ue Rated operating voltage Ue 5 V 12 V 24 V 48 V 120 V 240 V Nennbetriebsspannung Ue 5 V 12 V 24 V 48 V 120 V 240 V Current consumption (±10%) 10,5 mA 16,5 mA 17,0 mA 3,2 mA 3,7 mA 3,1 mA Stromaufnahme(±10%) 10,5 mA 16,5 mA 17,0 mA 3,2 mA 3,7 mA 3,1 mA Highest reset level 0,85 Ue Höchste Wiedereinschaltspannung 0,85 Ue Lowest trip level 0,20 Ue Tiefste Abfallspannung 0,20 Ue Trip delay 20 ms – 50 ms Ausschaltverzug 20 ms – 50 ms Impuls withstand voltage (1,2 / 50 µs) ≥4 kV Stoss-Spannungsfestigkeit (1,2 / 50 µs) ≥4 kV Remote trip / Fern-Auslöser Permissible impuls duration of the make contact (no) (Between terminal C and P1) unlimited Zulässige Impulsdauer des Schliesskontaktes (Zwischen den Anschlüssen C und P1) unbegrenzt Electrical load of the make contact (no) Current max. 12 mA / power max. 1,1 W Elektrische Belastung des externen Schliesskontaktes Strom max. 12 mA / Leistung max. 1,1 W |
유사한 부품 번호 - TA45-AHKTHZ05 |
|
유사한 설명 - TA45-AHKTHZ05 |