전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TA35-EBDTN04 데이터시트(PDF) 3 Page - Schurter Inc. |
|
TA35-EBDTN04 데이터시트(HTML) 3 Page - Schurter Inc. |
3 / 6 page 4 circuit breakers circuit breakers Approvals #ofpoles Ratedcurrents RatedvoltageAC RatedvoltageDC UL UL 1077 1 0.05…20 A 240 V 32 V 2 0.05…20 A 240 V 60 V 3 0.05…12 A 415 Y/240 V — UL CSA C22.2 235 1 0.05…20 A 240 V 32 V 2 0.05…20 A 240 V 60 V 3 0.05…12 A 415 Y/240 V — VDE IEC 60934 1 0.05…20 A 240 V 32 V 2 0.05…20 A 240 V 60 V 3 0.05…12 A 415 Y/240 V — CQC GB 17701 1 0.05…20 A 240 V 32 V 2 0.05…20 A 240 V 60 V 3 0.05…12 A 415 Y/240 V — Actualinformationaboutapprovalscanbefoundon:www.schurter.com/approvals. Standard rated currents and typical internal resistance Code In[A] Ri[W] Z05 0.05 200.0 J01 0.1 70.0 J05 0.5 2.750 J10 1.0 0.720 J15 1.5 0.340 J20 2.0 0.187 J25 2.5 0.115 J28 2.8 0.089 030 3.0 0.059 040 4.0 0.059 050 5.0 0.044 060 6.0 0.028 070 7.0 0.0142 080 8.0 0.0142 100 10.0 0.0109 120 12.0 0.0086 140 14.0 0.0072 150 15.0 0.0056 160 16.0 0.0056 180 18.0 0.0052 200 20.0 0.0052 unprotectedpoles(withoutbimetal)2.2m W |
유사한 부품 번호 - TA35-EBDTN04 |
|
유사한 설명 - TA35-EBDTN04 |