전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BA664FP 데이터시트(PDF) 10 Page - Rohm

부품명 BA664FP
상세설명  CD-ROM
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA664FP 데이터시트(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA664FP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 8Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 9Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 10Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 11Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 12Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 13Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
VOH
:入力条件により出力測定端子を“H”にした状態で、
その端子から 600mA 流出させた時の VOH の値
(VMー RNF間ショート)
VOL
:入力条件により出力測定端子を“L”にした状態で、
その端子に 600mA 流入した時の VOL の値
EC
:トルク指令動作電圧範囲
ECOFF
± :GSW=0V、ECR=1.9V として ECを変化させ、
VRNF
電圧が 3mV となる EC の電圧範囲
(Fig.21 参照)
ECIN
:EC=ECR=1.9V 時の電流計 A の値
GECL
:GSW=0V、ECR=1.9V
EC=1.3V
のときの V の値 V1
EC=1.7V
のときの V の値 V2
GECL=
(V1−V2)/(1.7−1.3)
}/ RNF
RNF=0.5
GECM
:GSW=OPEN、ECR=1.9V
EC=1.6V
のときの V の値 V3
EC=1.8V
のときの V の値 V4
GECM=
(V3-V4)/(1.8-1.6)
}/ RNF
GECH
:GSW=5V、ECR=1.9V
EC=1.75V
のときの V の値 V5
EC=1.85V
のときの V の値 V6
GEC=
(V5-V6)/(1.85-1.75)
}/ RNF
RNF
12V
5V
1.9V
600mA
2、4、7pin
2、4、7pin
Fig.17
VOH
600mA
VOL
Fig.18
A1
V
RNF
RL
5V
12V
1.9V


유사한 부품 번호 - BA664FP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
1Mb / 27P
   Semiconductor IC
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
537Kb / 18P
   1ch Spindle Motor Driver ICs
BA6664FM ROHM-BA6664FM_1 Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
BA6665FM ROHM-BA6665FM Datasheet
67Kb / 9P
   Motor driver for CD-ROMs
More results

유사한 설명 - BA664FP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sony Corporation
CXD1804AR SONY-CXD1804AR Datasheet
794Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1803AQ SONY-CXD1803AQ Datasheet
385Kb / 46P
   CD-ROM DECODER
CXD1806AQ SONY-CXD1806AQ Datasheet
1Mb / 48P
   CD-ROM DECODER
CXD1818R SONY-CXD1818R Datasheet
895Kb / 112P
   CD-ROM Decoder
CXD1199AQ SONY-CXD1199AQ Datasheet
349Kb / 42P
   CD-ROM DECODER
CXD1808AQ SONY-CXD1808AQ Datasheet
1Mb / 53P
   CD-ROM DECODER
CXD1186CQ SONY-CXD1186CQ Datasheet
454Kb / 46P
   CD-ROM Decoder
CXD1804BR SONY-CXD1804BR Datasheet
813Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1196AR SONY-CXD1196AR Datasheet
278Kb / 28P
   CD-ROM DECODER
CXD1804CR SONY-CXD1804CR Datasheet
868Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com