전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BZX584C3V6 데이터시트(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
BZX584C3V6 데이터시트(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 4 page PAGE . 2 REV.0.1-OCT.2.2009 BZX584C2V4~BZX584C75 r e b m u N t r a P e g a t l o V r e n e Z l a n i m o N e c n a d e p m I r e n e Z . x a M e s r e v e R x a M t n e r r u C e g a k a e L g n i k r a M e d o C e g a k c a P V Z @IZT ZZT @IZT ZZK @IZK IR @VR V . m o N V . n i M V . x a M Ω A m Ω A m A u V 4 V 2 C 4 8 5 X Z B 4 . 2 8 2 . 2 2 5 . 2 0 0 1 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 5 0 . 1 1 W 3 2 5 - D O S 7 V 2 C 4 8 5 X Z B 7 . 2 7 5 . 2 4 8 . 2 0 0 1 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 2 0 . 1 2 W 3 2 5 - D O S 0 V 3 C 4 8 5 X Z B 3 5 8 . 2 5 1 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 1 0 . 1 3 W 3 2 5 - D O S 3 V 3 C 4 8 5 X Z B 3 . 3 4 1 . 3 7 4 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 4 W 3 2 5 - D O S 6 V 3 C 4 8 5 X Z B 6 . 3 2 4 . 3 8 7 . 3 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 5 W 3 2 5 - D O S 9 V 3 C 4 8 5 X Z B 9 . 3 1 7 . 3 0 1 . 4 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 6 W 3 2 5 - D O S 3 V 4 C 4 8 5 X Z B 3 . 4 9 0 . 4 2 5 . 4 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 7 W 3 2 5 - D O S 7 V 4 C 4 8 5 X Z B 7 . 4 7 4 . 4 4 9 . 4 0 8 0 . 5 0 0 5 0 0 . 1 0 . 3 0 . 2 8 W 3 2 5 - D O S 1 V 5 C 4 8 5 X Z B 1 . 5 5 8 . 4 6 3 . 5 0 6 0 . 5 0 8 4 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 9 W 3 2 5 - D O S 6 V 5 C 4 8 5 X Z B 6 . 5 2 3 . 5 8 8 . 5 0 4 0 . 5 0 0 4 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 A W 3 2 5 - D O S 2 V 6 C 4 8 5 X Z B 2 . 6 9 8 . 5 1 5 . 6 0 1 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 0 . 3 0 . 4 B W 3 2 5 - D O S 8 V 6 C 4 8 5 X Z B 8 . 6 6 4 . 6 4 1 . 7 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 0 . 2 0 . 4 C W 3 2 5 - D O S 5 V 7 C 4 8 5 X Z B 5 . 7 3 1 . 7 8 8 . 7 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 0 . 1 0 . 5 D W 3 2 5 - D O S 2 V 8 C 4 8 5 X Z B 2 . 8 9 7 . 7 1 6 . 8 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 7 . 0 0 . 5 E W 3 2 5 - D O S 1 V 9 C 4 8 5 X Z B 1 . 9 5 6 . 8 6 5 . 9 5 1 0 . 5 0 0 1 0 0 . 1 5 . 0 0 . 6 F W 3 2 5 - D O S 0 1 C 4 8 5 X Z B 0 1 0 5 . 9 0 5 . 0 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 2 . 0 0 . 7 G W 3 2 5 - D O S 1 1 C 4 8 5 X Z B 1 1 5 4 . 0 1 5 5 . 1 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 H W 3 2 5 - D O S 2 1 C 4 8 5 X Z B 2 1 0 4 . 1 1 0 6 . 2 1 5 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 I W 3 2 5 - D O S 3 1 C 4 8 5 X Z B 3 1 5 3 . 2 1 5 6 . 3 1 0 3 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 K W 3 2 5 - D O S 4 1 C 4 8 5 X Z B 4 1 0 3 . 3 1 0 7 . 4 1 0 3 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 0 1 J W 3 2 5 - D O S 5 1 C 4 8 5 X Z B 5 1 5 2 . 4 1 5 7 . 5 1 0 3 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 5 . 0 1 L W 3 2 5 - D O S 6 1 C 4 8 5 X Z B 6 1 0 2 . 5 1 0 8 . 6 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 1 1 M W 3 2 5 - D O S 7 1 C 4 8 5 X Z B 7 1 5 1 . 6 1 5 8 . 7 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 2 1 C 7 1 3 2 5 - D O S 8 1 C 4 8 5 X Z B 8 1 0 1 . 7 1 0 9 . 8 1 5 4 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 6 . 2 1 N W 3 2 5 - D O S 0 2 C 4 8 5 X Z B 0 2 0 0 . 9 1 0 0 . 1 2 5 5 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 4 1 O W 3 2 5 - D O S 2 2 C 4 8 5 X Z B 2 2 0 9 . 0 2 0 1 . 3 2 5 5 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 4 . 5 1 P W 3 2 5 - D O S 4 2 C 4 8 5 X Z B 4 2 0 8 . 2 2 0 2 . 5 2 0 7 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 8 . 6 1 R W 3 2 5 - D O S 7 2 C 4 8 5 X Z B 7 2 5 6 . 5 2 5 3 . 8 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 9 . 8 1 S W 3 2 5 - D O S 8 2 C 4 8 5 X Z B 8 2 0 6 . 6 2 0 4 . 9 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 5 . 0 2 C 8 2 3 2 5 - D O S 0 3 C 4 8 5 X Z B 0 3 0 5 . 8 2 0 5 . 1 3 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 1 2 T W 3 2 5 - D O S 3 3 C 4 8 5 X Z B 3 3 5 3 . 1 3 5 6 . 4 3 0 8 0 . 5 5 2 3 0 0 . 1 1 . 0 0 1 . 3 2 U W 3 2 5 - D O S 6 3 C 4 8 5 X Z B 6 3 0 2 . 4 3 0 8 . 7 3 0 9 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 5 2 W W 3 2 5 - D O S 9 3 C 4 8 5 X Z B 9 3 5 0 . 7 3 5 9 . 0 4 0 3 1 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 3 . 7 2 X W 3 2 5 - D O S 3 4 C 4 8 5 X Z B 3 4 5 8 . 0 4 5 1 . 5 4 0 5 1 0 . 5 5 7 3 0 0 . 1 1 . 0 0 1 . 0 3 Y W 3 2 5 - D O S 7 4 C 4 8 5 X Z B 7 4 5 6 . 4 4 5 3 . 9 4 0 7 1 0 . 5 5 7 3 0 0 . 1 1 . 0 0 9 . 2 3 Z W 3 2 5 - D O S 1 5 C 4 8 5 X Z B 1 5 5 4 . 8 4 5 5 . 3 5 0 0 1 0 . 5 0 0 4 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 8 3 A X 3 2 5 - D O S 6 5 C 4 8 5 X Z B 6 5 0 2 . 3 5 0 8 . 8 5 5 3 1 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 2 4 2 X 3 2 5 - D O S 2 6 C 4 8 5 X Z B 2 6 0 9 . 8 5 0 1 . 5 6 0 5 1 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 6 4 3 X 3 2 5 - D O S 8 6 C 4 8 5 X Z B 8 6 0 6 . 4 6 0 4 . 1 7 0 0 2 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 1 5 4 X 3 2 5 - D O S 5 7 C 4 8 5 X Z B 5 7 5 2 . 1 7 5 7 . 8 7 0 5 2 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 6 5 5 X 3 2 5 - D O S ELECTRICAL CHARACTERISTICS |
유사한 부품 번호 - BZX584C3V6 |
|
유사한 설명 - BZX584C3V6 |