전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

GSW3801C 데이터시트(Datasheet) 5 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

부품명 GSW3801C
상세내용  φ3 Flush Mount Type LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
홈페이지  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo 

 
 5 page
background image
φ3 Flush Mount Type LED
G□□3801C
2010.3.10
Page 5
(Ta=25℃)
Sorting Chart for Chromaticity Coordinates (GSW,GLW)
Rank
x
y
x
y
x
y
x
y
1
0.280
0.248
0.264
0.267
0.283
0.305
0.296
0.276
2c
0.287
0.295
0.283
0.305
0.304
0.330
0.307
0.315
2d
0.296
0.276
0.287
0.295
0.307
0.315
0.311
0.294
2e
0.307
0.315
0.304
0.330
0.330
0.360
0.330
0.339
2f
0.311
0.294
0.307
0.315
0.330
0.339
0.330
0.318
3
0.330
0.318
0.330
0.360
0.361
0.385
0.356
0.351
Condtions
IF =5mA
LEFT DOWN point
LEFT UP point
RIGHT UP point
RIGHT UP point
Chromaticity Coordinates Tolerance Each Rank : +/-0.02
※Please contact our sales staff concerning rank designation.




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl