전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

744874100 데이터시트(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 744874100
상세설명  POWER-CHOKE WE-DD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744874100 데이터시트(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744874100 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744874100 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744874100 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
Nennstrom (je Wicklg.)
(1) /
rated Current (each wdg.)
(1)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz
(2) /
self-res.-frequency
(2)
Nennspannung /
rated Voltage
(1)
both windings driven by rated current will occur
∆T /
(2)
both windings in parallel /
Stromfluss durch beide W icklungen verursachen
∆T
beide W icklungen parallel
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
OO
09-11-01
Name
Datum / date
typ.
Isat
ΔL/Lo = -10%
5,25
A
typ.
@ 20°
m
Ω
ΔT = 40 K
max.
V
80
UDC
POWER-CHOKE WE-DD
µH
RDC1,2 max
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 5mA
10,0
38,0
RDC1,2 typ
@ 20°
UL-File Number:
E174837
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - + 85°C
24
744874100
DOPPELDROSSEL WE-DD
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-11-01
max.
Testbedingungen /
test conditions
44,0
±20%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...............................................
............................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
................................................................................
Freigabe erteilt / general release:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
HP E4991A für/for SRF
GMC Metrahit 27I für/for RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
WK 3260B für/for L und/and IDC
Draht / wire:
2 SFHW; 180°C
Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
Typ L
Änderung / modification
Version 1
7,3 ± 0,5
4,9 ± 0,2
12,5 max.
1,5 ± 0,2
6,5 max
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
m
Ω
IN1,IN2
A
SRF
MHz
3,28
typ.
max.
A
B
C
D
E
12
43
A
[ mm ]
1,0
3,85
6,1
13,8
3,85
2,5
1
2
4
L1
3
L2
Start
Finish
SEITE 1 VON 3


유사한 부품 번호 - 744874100

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744874101 WURTH-744874101 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results

유사한 설명 - 744874100

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744878006 WURTH-744878006 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874003 WURTH-744874003 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870004 WURTH-744870004 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870100 WURTH-744870100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870221 WURTH-744870221 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448700015 WURTH-7448700015 Datasheet
90Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448709330 WURTH-7448709330 Datasheet
52Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744878100 WURTH-744878100 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877008 WURTH-744877008 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results


Html Pages

1 2 3


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com