전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
ST1812CG101G101 데이터시트(PDF) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST1812CG101G101 데이터시트(HTML) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
4 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 0603 0805 1206 1210 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 100 200 250 500 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.00µF (105) 1.20µF (125) 1.50µF (155) 1.80µF (185) 2.20µF (225) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
유사한 부품 번호 - ST1812CG101G101 |
|
유사한 설명 - ST1812CG101G101 |