전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DZA010-905 데이터시트(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

부품명 DZA010-905
상세설명  UKW Drosseln VHF chokes Selfs O.U.C.
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
홈페이지  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

DZA010-905 데이터시트(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  DZA010-905 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. DZA010-905 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennspannung:
AC 250 V
Induktivitätsabweichung:
+ 20%; - 20%
Gleichstromwiderstand:
Richtwerte bei -u = 20°C
Anwendungsklasse:
25/085/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Kundenspezifische Konfektionierung
der Anschlußlitzen ist möglich.
UKW-Drosseln sind mit einer einlagigen Wicklung aus Kupferdraht aufgebaut. Die Wicklung wird direkt auf den Ferritkern aufgebracht.
Für den Anschluß sind beidseitige axial herausgeführte Anschlußdrähte vorgesehen. Zum Schutz der Wicklung kann ein Schrumpfschlauch aufgezogen
werden.
Rated voltage:
AC 250 V
Inductance tolerance:
+ 20%; -20%
DC restistance:
Average values at -u = 20 °
Climatic classification:
25/085/21-C acc. to IEC 60068-1
Connections:
Terminals to meet special requirements on request.
VHF chokes are made with a one-layer winding of laquered copper wire. The wire is wound directly on the ferrite core. The two axial wires on either
side serve as terminals. The winding can be prodected by a heat-shrinkable sleeve.
Tension nominale:
c. a. 250 V
Tolérances des inductances:
+20%; -20%
Résistance c.c.:
Valeurs indicatives à -u = 20°C
Classification climatique:
25/085/21-C aprés IEC 60068-1
Connexions:
Fils de connexion selon spécification
du client sur demand
Les selfs VHF sont construites avec un enroulement d’ une couche de fil en cuivre laqué. L’enroulement est mis directement sur le core en ferrite. Les
deux fils axials aux deux cótes servent de connexions. L’enroulement peut être protégé par une gaine thermorétractable.
Scheinwiderstand Z in Abhängigkeit von Frequenz f (Richtwerte)
Die Scheinwiderstandskurven wurden nach DIN EN 60938-1 gemessen.
Impedance Z depending on the frequency f (approximate values)
Impédance Z dependante de fréquence f (valeurs approximatives)


유사한 설명 - DZA010-905

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Eichhoff Electronics,In...
DYA010 EICHHOFF-DYA010 Datasheet
98Kb / 2P
   Schutzleiterdrosseln Earth line chokes Selfs de terre
logo
EPCOS
B82111BC16 EPCOS-B82111BC16 Datasheet
519Kb / 7P
   VHF chokes
logo
TDK Electronics
B82131A5151M000 TDK-B82131A5151M000 Datasheet
554Kb / 9P
   VHF chokes
logo
EPCOS
B82111E EPCOS-B82111E Datasheet
106Kb / 7P
   VHF chokes
logo
TDK Electronics
B82111B0000C011 TDK-B82111B0000C011 Datasheet
531Kb / 7P
   VHF chokes
B82500C0000A002 TDK-B82500C0000A002 Datasheet
524Kb / 6P
   Inductors VHF chokes
logo
Eichhoff Electronics,In...
DSA010 EICHHOFF-DSA010 Datasheet
121Kb / 2P
   Stabkerndrosseln Iron core chokes Selfs baton de fer
logo
EPCOS
B82111B EPCOS-B82111B_10 Datasheet
110Kb / 7P
   Inductors VHF chokes
logo
Eichhoff Electronics,In...
DRC020 EICHHOFF-DRC020 Datasheet
110Kb / 4P
   Funk-Entst철rdrosseln Radio-Interference suppression chokes Selfs de d챕parasitage
logo
Vishay Telefunken
RD12PB TFUNK-RD12PB Datasheet
267Kb / 4P
   UKW - EMPFANGSPENTODE
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com