전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AM79C970AKCW 데이터시트(PDF) 7 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM79C970AKCW 데이터시트(HTML) 7 Page - Advanced Micro Devices |
7 / 219 page P R E L I M I N A R Y AMD 7 Am79C970A PCI Vendor ID 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Device ID Register 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Command Register 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Status Register 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Revision ID Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Programming Interface Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Sub-Class Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Base-Class Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Latency Timer Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Header Type Register 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI I/O Base Address Register 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Memory Mapped I/O Base Address Register 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Expansion ROM Base Address Register 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Interrupt Line Register 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI Interrupt Pin Register 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI MIN_GNT Register 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCI MAX_LAT Register 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAP Register 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAP: Register Address Port 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Control and Status Registers 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR0: PCnet-PCI II Controller Controller Status Register 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR1: Initialization Block Address 0 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR2: Initialization Block Address 1 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR3: Interrupt Masks and Deferral Control 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR4: Test and Features Control 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR5: Extended Control and Interrupt 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR6: RX/TX Descriptor Table Length 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR8: Logical Address Filter 0 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR9: Logical Address Filter 1 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR10: Logical Address Filter 2 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR11: Logical Address Filter 3 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR12: Physical Address Register 0 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR13: Physical Address Register 1 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR14: Physical Address Register 2 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR15: Mode 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR16: Initialization Block Address Lower 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR17: Initialization Block Address Upper 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR18: Current Receive Buffer Address Lower 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR19: Current Receive Buffer Address Upper 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR20: Current Transmit Buffer Address Lower 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR21: Current Transmit Buffer Address Upper 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR22: Next Receive Buffer Address Lower 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR23: Next Receive Buffer Address Upper 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR24: Base Address of Receive Descriptor Ring Lower 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR25: Base Address of Receive Descriptor Ring Upper 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR26: Next Receive Descriptor Address Lower 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR27: Next Receive Descriptor Address Upper 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR28: Current Receive Descriptor Address Lower 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR29: Current Receive Descriptor Address Upper 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR30: Base Address of Transmit Descriptor Ring Lower 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR31: Base Address of Transmit Descriptor Ring Upper 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR32: Next Transmit Descriptor Address Lower 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR33: Next Transmit Descriptor Address Upper 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR34: Current Transmit Descriptor Address Lower 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSR35: Current Transmit Descriptor Address Upper 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
유사한 부품 번호 - AM79C970AKCW |
|
유사한 설명 - AM79C970AKCW |