전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SMP08FP 데이터시트(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
SMP08FP 데이터시트(HTML) 8 Page - Analog Devices |
8 / 8 page SMP08 –8– REV. D OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Plastic DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead SOIC (Narrow Body) (SO-16) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2550 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (5.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |
유사한 부품 번호 - SMP08FP |
|
유사한 설명 - SMP08FP |