전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX111T_15 데이터시트(Datasheet) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX111T_15
상세내용  EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 3 page
background image
2002. 1. 24
3/4
KTX111T
Revision No : 1
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
BE
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
COMMON EMITTER
Ta=25 C
3.0
COMMON
EMITTER
COMMON EMITTER
V
=6V
CE
COMMON
EMITTER
I
/I =10
CB
0
0
CE
C
I
- V
10
500
300
10
0.5
h
- I
I
- V
0
2k
5
1
0.01
1K
300
1
0.5
V
- I
12345
100
200
300
400
500
6.0
4.0
2.0
1.0
0.5
I =0.1mA
B
0
FE
C
1100
330
30
50
100
300
Ta=100 C
V
=6V
CE
Ta=-25 C
Ta=25 C
CE
V
=1V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
30
50
100
300
500
1k
CE(sat)
C
310
30
100
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
1k
BBE
Q
(NPN TRANSISOR)
1
Q
(PNP TRANSISOR)
2
I
- V
CCE
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0-1
-2
-100
0
10
1k
-0.3
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
FE
h
- I
-3
-4
-5
-200
-300
-400
-500
-600
COMMON
EMITTER
Ta=25 C
I =-1mA
B
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
30
50
100
300
500
COMMON EMITTER
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
V
=-1V
CE
CE
V
=-6V
0




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl