전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
KIA78R000ZZPI 데이터시트(PDF) 8 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78R000ZZPI 데이터시트(HTML) 8 Page - KEC(Korea Electronics) |
8 / 9 page 2010. 2. 2 8/9 KIA78R000ZF/ZPI~~KIA78R050ZF/ZPI Revision No : 0 Fig. 9 VIN- VO INPUT VOLTAGE VIN (V) 0 0 1 2 3 4 5 6 13 4 25 6 15 13 14 11 12 910 78 Fig. 7 IO - VO OUTPUT CURRENT IO (A) 0 0 1 2 3 4 5 6 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 VIN=5V, VC=2.7V, IO=0.5A, R1, R2=1kΩ, CIN=0.33µF, CO=47µF -50 -25 0 25 50 75 125 100 Fig. 11 Tj - VD 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 VC=2.7V CIN=0.33µF, CO=47µF -50 -25 0 25 50 75 125 100 Fig. 12 Tj - IQ 0 0.5 1 1.5 2 V C=2.7V, IO=0A, C IN=0.33µF, CO=47µF -50 -25 0 255075 125 100 IO=1A I O=0.5A 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 JUNCTION TEMPERATURE Tj ( C) JUNCTION TEMPERATURE Tj ( C) JUNCTION TEMPERATURE Tj ( C) Fig. 8 Ta - Vref V IN=10V V IN=6V Fig. 10 VIN - IBIAS INPUT VOLTAGE VIN (V) 0 0 5 10 15 20 25 30 V C=2.7V, Ta=25 C C IN=0.33µF, CO=47µF 12345 15 11 912 13 14 810 7 6 VC=2.7V, Ta=25 C, CIN=0.33µF, CO=47µF VC=2.7V, Ta=25 C R1, R2=1kΩ, CIN=0.33µF, CO=47µF |
유사한 부품 번호 - KIA78R000ZZPI |
|
유사한 설명 - KIA78R000ZZPI |