전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STG3699QTR 데이터시트(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
STG3699QTR 데이터시트(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 12 page STG3699 9/12 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.039 A1 0.02 0.05 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 3.00 0.118 D2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 E 3.00 0.118 E2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 e 0.50 0.020 K 0.20 0.008 L 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 r 0.09 0.006 QFN16 (3x3) MECHANICAL DATA E A A1 e K E2 b r D2 K L A3 D |
유사한 부품 번호 - STG3699QTR |
|
유사한 설명 - STG3699QTR |