전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX213E 데이터시트(Datasheet) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX213E
상세내용  EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 4 page
background image
2008. 9. 23
4/4
KTX213E
Revision No : 1
C - V , C - V
CB
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
EB
EMITTER-BASE VOLTAGE V
(V)
Q (PNP TRANSISTOR)
ob
1
Cob
CB
-0.1
-0.3
1
-1
-3
-10
-30
-100
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
ib
Cib
EB
I =0A
f=1MHz
Ta=25 C
E
0
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
25
50
75
100
125
50
100
150
200
250
150
I
- V
0.1
100
0.3
O
I(ON)
0.3
1
3
10
30
1
3
5
10
30
50
100
0.5
Q
O
V =0.2V
I(ON)
INPUT ON VOLTAGE V
(V)
Ta=25 C
Ta=-25 C
2
I
- V
O
I(OFF)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
30
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
50
100
300
500
1k
3k
5k
10k
Q2
V =5V
O
G - I
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
13
10
IO
30
100
10
30
50
100
500
300
Q 2
V =5V
O
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl