전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX215U 데이터시트(Datasheet) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX215U
상세내용  EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 4 page
background image
2008. 9. 23
4/4
KTX215U
Revision No : 1
Cob - VCB , Cib - VEB
COLLECTOR-BASE VOLTAGE VCB (V)
EMITTER-BASE VOLTAGE VEB (V)
Q1 (PNP TRANSISTOR)
Cob
-0.1
-0.3
1
-1
-3
-10
-30
-100
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
Cib
I =0A
f=1MHz
Ta=25 C
E
0
0
Pc - Ta
25
50
75
100
125
50
100
150
200
250
150
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
0.5
100
50
30
10
5
3
1
30
10
3
1
0.3
0.3
100
0.1
IO - VI(ON)
V =0.2V
O
Ta=25 C
Ta=-25 C
INPUT ON VOLTAGE VI(ON) (V)
INPUT OFF VOLTAGE VI(OFF) (V)
IO - VI(OFF)
O
V =5V
10k
5k
3k
1k
500
300
100
50
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
30
0.6
OUTPUT CURRENT IO (mA)
GI - IO
O
V =5V
300
100
50
30
10
100
30
5
10
3
1
0.5
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Q (NPN TRANSISTOR With Built-in Bias Resistors)
2
TOTAL POWER DISSIPATION




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl