전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX216U 데이터시트(Datasheet) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX216U
상세내용  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 3 page
background image
2004. 2. 28
3/4
KTX216U
Revision No : 0
BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V)
IC - VBE
Ta=125
C
V
=2V
I /I =20
CE
V
=2V
CE
V
=2V
CE
CB
I /I =20
CB
I /I =50
CB
I /I =20
C B
I /I =10
C B
Ta=25
C
Ta=
-40
C
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25
C
Ta=125
C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25 C
10
1K
30
50
100
300
500
VCE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
13
1
10
30
100
300
1K
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
VCE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
13
1
10
30
100
300
1K
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
0
1
0.5
1.0
1.5
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
fT - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
13
10
30
100
300
1K
100
10K
300
500
1K
3K
5K
VBE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
13
10
30
100
300
1K
10
1K
30
50
100
300
500
13
10
30
100
300
1K
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
Q1 (NPN TRANSISTOR)
hFE - IC




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl