전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX412T 데이터시트(Datasheet) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX412T
상세내용  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 3 page
background image
2003. 3. 11
3/4
KTX412T
Revision No : 1
0.1m
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1m
10m
100m
1
FORWARD VOLTAGE V
(V)
F
I
- V
F
F
Ta=125
C
0
10
2
0.1µ
10µ
100µ
10
1
10
20
30
40
Ta=125
C
Ta=75 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
D (DIODE)
1
Q (NPN TRANSISTOR)
1
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
CE
0
I
- V
C
CE
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
1.2
1.4
1.8
1.6
2.0
COLLECTOR CURRENT I
(A)
C
I =0mA
2mA
4mA
6mA
8mA
10mA
40mA
30mA
20mA
B
0.01
0.03
0.1
1
3
0.3
Ta=75
C
Ta=25
C
Ta=-25
C
30
1K
h
- I
FE
C
50
100
300
500
0.01
0.03
0.1
1
3
0.3
5
COLLECTOR CURRENT I
(A)
C
V
- I
CE(sat)
C
10
30
50
100
300
500
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(A)
CE(sat)
C
10
30
50
100
300
1K
500
0.01
0.03
0.1
1
3
0.3
I /I =50
CB
I /I =20
CB
Ta=
75 C
Ta=25
C
Ta=-25
C
Ta=25 C
V
=2V
CE
Ta=-25 C
Ta=75 C




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl