전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TSB42AB4I 데이터시트(PDF) 3 Page - Texas Instruments

부품명 TSB42AB4I
상세설명  IEEE 1394 A CONSUMER ELECTRONICS LINK LAYER CONTROLLER
Download  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  TI [Texas Instruments]
홈페이지  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB42AB4I 데이터시트(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TSB42AB4I Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB42AB4I Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 183 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Device Package Information
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
References
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
ceLynx Overview
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
ceLynx Description
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Key Features
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Application Information
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
ceLynx Functional Block Diagram
2−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
Pin Assignments
2−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDT Package
2−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PGE Package
2−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Pin Descriptions
2−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
External Interfaces
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Microcontroller Interface (MCIF)
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Read Operation
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Write Operation
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Critical Timing
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Host Interface − Multistrobe Mode
3−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
High-Speed Data Interface (HSDI)
3−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Data Bus Modes
3−12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Stream Modes
3−12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Data Block Synchronization Modes
3−13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
HSDI Functional Timing − Write
3−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
System-Dependent Implementations
3−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
HSDI Functional Timing for Multistream Modes
3−19
. . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
HSDI Critical Timing
3−19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
PHY-Link Interface
3−20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Two-Wire Serial Interface
3−20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1
Two-Wire Serial-Interface Bus Protocol
3−20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2
ceLynx/Two-Wire Serial-Interface EEPROM Protocol
3−21
. . . . . . . . .
3.4.3
EEPROM Data Format
3−22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Block Header
3−22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1
Header Addressing
3−22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2
Header - Last Block Bit
3−26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
CFR Address Location and Bit Assignment
3−26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
CFR Bits: Serial STAT0 and Serial STAT1 Registers
3−27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1
Operation
3−27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


유사한 부품 번호 - TSB42AB4I

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Texas Instruments
TSB42AB4I TI1-TSB42AB4I Datasheet
121Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-a Consumer Electronics Link Layer Controller
More results

유사한 설명 - TSB42AB4I

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Texas Instruments
TSB42AA4 TI1-TSB42AA4_14 Datasheet
121Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-a Consumer Electronics Link Layer Controller
TSB12LV41A TI-TSB12LV41A Datasheet
587Kb / 199P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV41 TI-TSB12LV41 Datasheet
737Kb / 195P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV21B TI-TSB12LV21B Datasheet
299Kb / 22P
[Old version datasheet]   IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV21B-EP TI1-TSB12LV21B-EP Datasheet
82Kb / 6P
[Old version datasheet]   (PCILynx-2) IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV21B TI1-TSB12LV21B_14 Datasheet
76Kb / 7P
[Old version datasheet]   (PCILynx-2) IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
TSB15LV01 TI-TSB15LV01 Datasheet
421Kb / 74P
[Old version datasheet]   VIDEO SIGNAL PROCESSOR WITH IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB15LV01 TI1-TSB15LV01_14 Datasheet
91Kb / 6P
[Old version datasheet]   Video Signal Processor With IEEE-1394 Link Layer Controller
TSB12LV42 TI-TSB12LV42 Datasheet
686Kb / 175P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Digital Video
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com